Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MDA6141C Arkusz danych(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części MDA6141C
Szczegółowy opis  0.54 INCH (13.8MM) 14 SEGEMENT, DUAL DIGIT ALPHA - NUMERIC STICK DISPLAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MDA6141C Arkusz danych(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  MDA6141C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MDA6141C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image


Podobny numer części - MDA6141C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
MDA6140C FAIRCHILD-MDA6140C Datasheet
351Kb / 8P
   0.54 INCH (13.7MM) 14 SEGMENT, DUAL DIGIT ALPHA-NUMERIC STICK DISPLAY
More results

Podobny opis - MDA6141C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
MDA6110C FAIRCHILD-MDA6110C Datasheet
351Kb / 8P
   0.54 INCH (13.7MM) 14 SEGMENT, DUAL DIGIT ALPHA-NUMERIC STICK DISPLAY
logo
Kingbright Corporation
PDC54-12YWA KINGBRIGHT-PDC54-12YWA Datasheet
135Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-12EWA KINGBRIGHT-PDA54-12EWA Datasheet
130Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-12SRWA KINGBRIGHT-PDA54-12SRWA Datasheet
128Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDC54-12EWA KINGBRIGHT-PDC54-12EWA Datasheet
129Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDC54-12SRWA KINGBRIGHT-PDC54-12SRWA Datasheet
127Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDC54-12GWA KINGBRIGHT-PDC54-12GWA Datasheet
130Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-12YWA KINGBRIGHT-PDA54-12YWA Datasheet
136Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
PDA54-12GWA KINGBRIGHT-PDA54-12GWA Datasheet
130Kb / 4P
   13.8mm (0.54 INCH) 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
logo
SunLED Corporation
AMR14C2 SUNLED-AMR14C2 Datasheet
201Kb / 4P
   13.8mm (0.54?? 14 SEGMENT DUAL DIGIT ALPHANUMERIC DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com