Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

4-179228-7 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Tyco Electronics

Numer części 4-179228-7
Szczegółowy opis  CRIMP TYPE 2 RECEPTACLE HOUSING
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MACOM [Tyco Electronics]
Strona internetowa  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

4-179228-7 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Tyco Electronics

  4-179228-7 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Podobny numer części - 4-179228-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tyco Electronics
4-179396-0 MACOM-4-179396-0 Datasheet
176Kb / 2P
   ON TAPING EMBOSS PLUG ASSEMBLY
More results

Podobny opis - 4-179228-7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Adam Technologies, Inc.
OBD2-A10791 ADAM-TECH-OBD2-A10791 Datasheet
96Kb / 1P
   RECEPTACLE CRIMP TYPE
logo
Molex Electronics Ltd.
44441-1002 MOLEX11-44441-1002 Datasheet
59Kb / 2P
   7.50mm Pitch Sabre??Receptacle Crimp Housing, UL 94V-2, 2 Circuits
07-01-7151 MOLEX11-07-01-7151 Datasheet
33Kb / 1P
   Commoning Crimp Housing Receptacle Housing, 15 Circuits
07-01-7201 MOLEX11-07-01-7201 Datasheet
33Kb / 1P
   Commoning Crimp Housing Receptacle Housing, 20 Circuits
07-01-8051 MOLEX11-07-01-8051 Datasheet
33Kb / 1P
   Commoning Crimp Housing Receptacle Housing, 20 Circuits
07-01-8101 MOLEX11-07-01-8101 Datasheet
33Kb / 1P
   Commoning Crimp Housing Receptacle Housing, 10 Circuits
logo
Tyco Electronics
1-175102-1 MACOM-1-175102-1 Datasheet
155Kb / 2P
   CRIMP TYPE RECEPTACLE CONTACT
logo
Molex Electronics Ltd.
44441-1004 MOLEX11-44441-1004 Datasheet
59Kb / 2P
   7.50mm Pitch Sabre??Receptacle Crimp Housing, UL 94V-2, 4 Circuits
44441-1005 MOLEX11-44441-1005 Datasheet
59Kb / 2P
   7.50mm Pitch Sabre??Receptacle Crimp Housing, UL 94V-2, 5 Circuits
44441-1006 MOLEX11-44441-1006 Datasheet
59Kb / 2P
   7.50mm Pitch Sabre??Receptacle Crimp Housing, UL 94V-2, 6 Circuits
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com