Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9951YSV-REEL7 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części AD9951YSV-REEL7
Szczegółowy opis  400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9951YSV-REEL7 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD9951YSV-REEL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD9951
Rev. A | Page 11 of 28
FREQUENCY (Hz)
10
–170
–160
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
1k
100
100k
1M
10k
10M
Figure 16. Residual Phase Noise with FOUT = 159.5 MHz, FCLK = 400 MSPS
(Green), 4 × 100 MSPS (Red), and 20 × 20 MSPS (Blue)
10
–170
–160
–150
–140
–130
–120
–110
–100
–90
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
1k
100
100k
10k
1M
FREQUENCY (Hz)
Figure 17. Residual Phase Noise with FOUT = 9.5 MHz, FCLK = 400 MSPS (Green),
4 ×100 MSPS (Red), and 20 × 20 MSPS (Blue)


Podobny numer części - AD9951YSV-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9951YSV-REEL7 AD-AD9951YSV-REEL7 Datasheet
825Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Rev. 0
More results

Podobny opis - AD9951YSV-REEL7

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9953YSVZ AD-AD9953YSVZ Datasheet
574Kb / 32P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9951 AD-AD9951 Datasheet
825Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
Rev. 0
AD9952 AD-AD9952 Datasheet
731Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
AD9952YSVZ AD-AD9952YSVZ Datasheet
569Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9953 AD-AD9953_15 Datasheet
574Kb / 32P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9954 AD-AD9954 Datasheet
1Mb / 36P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. 0
AD9951 AD-AD9951_15 Datasheet
480Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
AD9954 AD-AD9954_09 Datasheet
472Kb / 40P
   400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V CMOS, Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9952 AD-AD9952_15 Datasheet
569Kb / 28P
   400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. B
AD9859 AD-AD9859 Datasheet
574Kb / 24P
   400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com