Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SL12-L Arkusz danych(PDF) 3 Page - Formosa MS |
|
SL12-L Arkusz danych(HTML) 3 Page - Formosa MS |
3 / 7 page 01235 78 9 98 7 8 79 97 7 !"# $ %& '8 9( )*0& +,-%./0,/1 +2,/,+)3/& 4)& +4 %& '8 5( )*0& +,-%./0,/1+6//37)13/,)& 7'+6/83 %& '8 <( =,>& =6=7.7( /303)& )& 83%./0,/1 46/'3+6//37) %& '8 ( )*0& +,-?67+)& .7+,0,+& ),7+3 /383/438.-),'39 : 8; %./0,/18.-),'39 : 8; 0AB C30D EF G577AC 9H 1AF I+IJB 3 78 5 78 < 78 K 78 L 98 7 98 5 57 577 57 577 97 977 7 7 8 79 8 7 8 9 8 9 97 7 977 8 9 8 5 8 8 M 8 N 98 9 98 5 98 58 7 -3,1)3=03/,)6/3: O+; )Q5+ ? 7 7 57 <7 K7 L7 977 957 9<7 9K7 9L7 577 GF F @R P P SSS8 T UVWUC1WC8 JUWP )3-R LLK(5(55KNKKK9 %,>R LLK(5(55KNK9<9 1UJAW3XF& 1 & CCA3E11F 3 /3YD C3E11F 3 /3YD CD UX 01238 9 97 977 9777 %& '8 5()*0& +,-/383/43 +2,/,+)3/& 4)& +4 03/+37),'3/,)3103,Z/383/438.-),'3 7 57 <7 K7 L7 977 957 9<7 8 9 )QM+ ? )Q5+ ? 14(959K7& 577LP 75P 97 5797P 75P 97 3 M 76=[3/.%+*+-34,)K72\ )Q5+ ? L8 5WC4D X2B 321B T 4D X301Y3 ?313+W3F GUE 深圳FMS Kinter 131 6803 0058 |
Podobny numer części - SL12-L |
|
Podobny opis - SL12-L |