Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
5-1105301-2 Arkusz danych(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
5-1105301-2 Arkusz danych(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
9 / 236 page Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten. All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications. 7 HTS Industrie Steckverbinder HTS Heavy Duty Connectors MDL. HD.18 250V 10A Fiber optic 18 3 Crimp (stamped) Melting (fiber) DIN VDE 0627 EN 61984 MDL. HN.D.15 400V 10A 15 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 MDL. HN.D.18 400V 10A 18 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 Dynamic D-2800 250V 5A 30 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 Dynamic D-3800 600V 8A 12 3 Crimp MDL. TX.4 150V 16A Twisted pair 4 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 MDL. E.TWIN 150V 16A 4 3 Crimp DIN VDE 0627 EN 61984 MDL. KX RG 58 RG 59 6 3 Crimp VT coax 75 Ohm Inner/Outer diam. 0,8/6,1 1,44/10 2,8/10,7 1 3 solder MDL.2. AIR.Sti 10 bar 2 3 push MDL. RJ45 Cat5e 1 Plug/Jack IDC Patch cable MDL.2 Blindmodul MDL.E.C Erdmodul Crimp 196 196 196 197 197 198 198 198 199 200 199 200 200 |
Podobny numer części - 5-1105301-2 |
|
Podobny opis - 5-1105301-2 |