Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLP700 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TLP700 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor |
8 / 17 page TLP700 2010-02-23 8 V5-4 - IOPL V6-5 - IOPH VO(VUVLO)** - VCC Low Level Output Peak Current IOPL [A] High Level Output Peak Current IOPH [A] Supply Voltage VCC [V] 0 0.5 1 1.5 2 1 2 3 4 5 6 7 -2 -1.5 -1 -0.5 0 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 IF=0mA, VCC=15V IF=5mA, VCC=15V Ta=25°C Ta=100°C Ta=-40°C Ta=100°C Ta=-40°C Ta=25°C 0 5 10 15 20 2 4 6 8 10 12 14 +VUVLO -VUVLO UVLOHYS IF=5mA, VO>2.5V VCC 1 3 4 6 IF VO **Test Circuit : VO(VUVLO) - VCC ( Note9) ( Note9) *: The above graphs show typical characteristics. |
Podobny numer części - TLP700 |
|
Podobny opis - TLP700 |