Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TDZ20 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Rohm

Numer części TDZ20
Szczegółowy opis  Zener Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

TDZ20 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Rohm

  TDZ20 Datasheet HTML 1Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 2Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 3Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 4Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 5Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 6Page - Rohm TDZ20 Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Zener Diode
TDZ series
lApplication
lDimensions
(Unit : mm)
lLand size figure
(Unit : mm)
Constant voltage control
lFeatures
1) Small mold type. (TUMD2)
2) High reliability.
3) Can be mounted automatically,
using chip mounter.
lStructure
lConstruction
Silicon epitaxial planar
lTaping specifications
(Unit : mm)
lAbsolute maximum ratings
(Ta = 25°C)
Power dissipation
P
mW
Junction temperature
Tj
°C
Storage temperature
Tstg
°C
Operating resistance
Topr
°C
Unit
500
150
-
55 to +150
Parameter
Symbol
Limits
-
55 to +150
TUMD2
Anode
Cathode
dot (year week factory) + day
ROHM : TUMD2
EX. TDZ5.1B
1.3±0.05
0.8±0.05
0.6±0.2
    0.1
0.17±0.1
  
0.05
1.1
4.0±0.1
2.0±0.05
φ 1.55±0.1
      0
1.43±0.05
4.0±0.1
φ 1.0±0.2
     0
0.25±0.05
0.9±0.08
1.55  0.1
0
1.0  0.2
0
1/6
2013.11 - Rev.D


Podobny numer części - TDZ20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
TDZ20 ROHM-TDZ20 Datasheet
160Kb / 5P
   Zener diode
TDZ20 ROHM-TDZ20 Datasheet
143Kb / 5P
   Zener diode
TDZ20 ROHM-TDZ20 Datasheet
142Kb / 5P
   Zener diode
TDZ20 ROHM-TDZ20 Datasheet
142Kb / 5P
   Zener diode
TDZ20 ROHM-TDZ20 Datasheet
356Kb / 7P
   Constant voltage control
More results

Podobny opis - TDZ20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com