Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BZW04-128B Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części BZW04-128B
Szczegółowy opis  TRANSIL
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BZW04-128B Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  BZW04-128B Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BZW04-128B Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BZW04-128B Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BZW04-128B Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BZW04-128B Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BZW04-128B Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
BZW04-xx
3/6
Types
IRM @VRM
VBR @IR
VCL @IPP
VCL @IPP
αTC
min
max
max
max
typ
note2
10/1000
µs
8/20
µs
note3
note4
Unidirectional
Bidirectional
µA
V
V
mA
VAVA
10
-4/°C
pF
BZW04-273
BZW04-273B
1
273
304
1
438
1.2
564
4.0
11.0
85
BZW04-299
BZW04-299B
1
299
332
1
482
0.9
618
3.7
11.0
80
BZW04-342
BZW04-342B
1
342
380
1
548
0.9
706
3.2
11.0
75
BZW04-376
BZW04-376B
1
376
418
1
603
0.8
776
3.0
11.0
70
Note 2 :
Pulse test: tp <50ms.
Note 3 :
∆VBR = αT * (Tamb - 25) * VBR(25°C)
Note 4 :
VR = 0 V, F = 1 MHz. For bidirectional types,
capacitance value is divided by 2
Fig. 1: Peak pulse power dissipation versus initial
junction temperature (printed circuit board).
10 s
1000 s
%I PP
50
0
t
PULSE WAVEFORM 10/1000
s
100


Podobny numer części - BZW04-128B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
BZW04-128B STMICROELECTRONICS-BZW04-128B Datasheet
130Kb / 6P
   TRANSIL
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZW04-128B BILIN-BZW04-128B Datasheet
113Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Vishay Siliconix
BZW04-128B VISHAY-BZW04-128B Datasheet
105Kb / 6P
   TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
BZW04-128B TAYCHIPST-BZW04-128B Datasheet
3Mb / 3P
   Voltage regulator dides
BZW04-128B TAYCHIPST-BZW04-128B Datasheet
3Mb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
More results

Podobny opis - BZW04-128B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
133Kb / 10P
   Transil
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
   Transil?
July 2010 Rev 8
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM6T56CA STMICROELECTRONICS-SM6T56CA Datasheet
125Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com