Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z-15HW78-B7 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Omron Electronics LLC |
|
Z-15HW78-B7 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Omron Electronics LLC |
7 / 18 page 7 Z Z Operating characteristics Z-15GQ-B OF 250 to 350 g RF min. 114 g PT max. 0.4 mm (0.02) OT min. 5.5 mm (0.22) MD max. 0.05 mm (0.002) OP 21.8 ± 0.8 mm (0.86 ± 0.03) Z-15GQ-B Operating characteristics Z-15GQ22-B OF 250 to 350 g RF min. 114 g PT max. 0.4 mm (0.02) OT min. 3.58 mm (0.14) MD max. 0.05 mm (0.002) OP 33.4 ± 1.2 mm (1.31 ± 0.05) Z-15GQ22-B Operating characteristics Z-15GQ21-B OF 250 to 350 g RF min. 114 g PT max. 0.4 mm (0.02) OT min. 3.58 mm (0.14) MD max. 0.05 mm (0.002) OP 33.4 ± 1.2 mm (1.31 ± 0.05) Z-15GQ21-B Note: 1. Unless otherwise specified, a tolerance of ± 0.4 mm applies to all dimensions. 2. For smaller diameter mounting holes, please consult OMRON. 3. All drawings show the switches with screw terminals. For solder terminals, remove the “-B” from the end of the part number. |
Podobny numer części - Z-15HW78-B7 |
|
Podobny opis - Z-15HW78-B7 |