Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
Z-15GQ2155-B Arkusz danych(PDF) 9 Page - Omron Electronics LLC |
|
Z-15GQ2155-B Arkusz danych(HTML) 9 Page - Omron Electronics LLC |
9 / 18 page 9 Z Z Z-15GW22-B, Z-15HW22-B Operating characteristics Z-15GW22-B Z-15HW22-B OF max. 160 g 150 g RF min. 42 g 42 g OT min. 2.4 mm (0.09) 2.4 mm (0.09) MD max. 0.5 mm (0.02) 0.45 mm (0.02) FP max. 32.5 mm (1.28) 32.5 mm (1.28) OP 30.2 ± 0.4 mm 30.2 ± 0.4 mm (1.19 ± 0.02) (1.19 ± 0.02) Operating characteristics Z-15GW2-B OF max. 100 g RF min. 22 g OT min. 4 mm (0.16) MD max. 1.02 mm (0.04) FP max. 36.5 mm (1.44) OP 30.2 ± 0.8 mm (1.19 ± 0.03) Z-15GW2-B Operating characteristics Z-15GW2277-B OF max. 170 g RF min. 42 g OT min. 2.4 mm (0.09) MD max. 0.51 mm (0.02) FP max. 43.6 mm (1.72) OP 41.3 ± 0.8 mm (1.63 ± 0.03) Z-15GW2277-B Note: 1. Unless otherwise specified, a tolerance of ± 0.4 mm applies to all dimensions. 2. For smaller diameter mounting holes, please consult OMRON. 3. All drawings show the switches with screw terminals. For solder terminals, remove the “-B” from the end of the part number. |
Podobny numer części - Z-15GQ2155-B |
|
Podobny opis - Z-15GQ2155-B |