Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

PD050VXB Arkusz danych(PDF) 7 Page - AZ Displays

Numer części PD050VXB
Szczegółowy opis  color TFT LCD module
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AZDISPLAYS [AZ Displays]
Strona internetowa  http://www.azdisplays.com
Logo AZDISPLAYS - AZ Displays

PD050VXB Arkusz danych(HTML) 7 Page - AZ Displays

Back Button PD050VXB Datasheet HTML 3Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 4Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 5Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 6Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 7Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 8Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 9Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 10Page - AZ Displays PD050VXB Datasheet HTML 11Page - AZ Displays Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 27 page
background image
3'9;%
7KH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG KHUHLQ LV WKH H[FOXVLYH SURSHUW\ RI ( ,QN +ROGLQJV ,QF DQG VKDOO QRW EH GLVWULEXWHG
UHSURGXFHGRU GLVFORVHG LQZKROHRU LQSDUWZLWKRXW SULRU ZULWWHQSHUPLVVLRQ RI (,QN+ROGLQJV,QF
3DJH
 ,QSXW  2XWSXW 7HUPLQDOV
 7)7/&' 3DQHO 'ULYLQJ
&1 
/&'0RGXOH&RQQHFWRU
 3LQV3LWFK  PP
3LQ 1R
6\PERO
,2
)XQFWLRQ
5HPDUN

',2
,2
+RUL]RQWDO6WDUW3XOVH6LJQDO,QSXWRU2XWSXW
1RWH

966
,
*URXQG

9''
,
3RZHU6XSSO\ IRU6RXUFH

&/.
,
+RUL]RQWDO6KLIW&ORFN

966
,
*URXQG

5/
,
5LJKW/HIWVHOHFWLRQ
1RWH

5
,
5HG'DWD /6%

5
,
5HG'DWD

5
,
5HG'DWD

5
,
5HG'DWD

5
,
5HG'DWD

5
,
5HG'DWD 06%

966
,
*URXQG

*
,
*UHHQ'DWD /6%

*
,
*UHHQ'DWD

*
,
*UHHQ'DWD

*
,
*UHHQ'DWD

*
,
*UHHQ'DWD

*
,
*UHHQ'DWD 06%

966
,
*URXQG

%
,
%OXH'DWD /6%

%
,
%OXH'DWD

%
,
%OXH 'DWD

%
,
%OXH 'DWD

%
,
%OXH 'DWD

%
,
%OXH 'DWD 06%

/'
,
/RDGRXWSXWVLJQDO
1RWH

5(9
,
'DWDLQYHUWFRQWURO
1RWH

32/
,
3RODULW\ VHOHFWLRQ
1RWH

',2
,2
+RUL]RQWDO6WDUW3XOVH 6LJQDO,QSXWRU2XWSXW
1RWH
P-511-632(V:1)


Podobny numer części - PD050VXB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AZ Displays
PD050VX2 AZDISPLAYS-PD050VX2 Datasheet
844Kb / 27P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VX4 AZDISPLAYS-PD050VX4 Datasheet
936Kb / 27P
   TECHNICAL SPECIFICATION
PD050VX6 AZDISPLAYS-PD050VX6 Datasheet
577Kb / 26P
   TECHNICAL SPECIFICATION
More results

Podobny opis - PD050VXB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-22L01A ETC1-TM150XG-22L01A Datasheet
612Kb / 15P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PM070WU1 AZDISPLAYS-PM070WU1 Datasheet
582Kb / 20P
   color TFT LCD module
PM102ZY3 AZDISPLAYS-PM102ZY3 Datasheet
793Kb / 28P
   color TFT LCD module
logo
NEC
NL6448BC20-18D NEC-NL6448BC20-18D Datasheet
354Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
AZ Displays
PD040QX2 AZDISPLAYS-PD040QX2 Datasheet
1Mb / 34P
   color TFT LCD module
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND-TFT-35VX-LED PURDY-AND-TFT-35VX-LED Datasheet
3Mb / 6P
   TFT LCD Color Module
logo
NEC
NL6448BC33-53 NEC-NL6448BC33-53 Datasheet
253Kb / 29P
   TFT COLOR LCD MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
TM150XG-02L02E ETC1-TM150XG-02L02E Datasheet
233Kb / 18P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-02L02F ETC1-TM150XG-02L02F Datasheet
235Kb / 17P
   TFT COLOR LCD MODULE
TM150XG-26L07 ETC1-TM150XG-26L07 Datasheet
200Kb / 14P
   TFT COLOR LCD MODULE
V26L8060AA ETC-V26L8060AA Datasheet
295Kb / 17P
   color TFT LCD module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com