Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KSB13003HR Arkusz danych(PDF) 4 Page - SemiHow Co.,Ltd.

Numer części KSB13003HR
Szczegółowy opis  High Voltage Switch Mode Application
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIHOW [SemiHow Co.,Ltd.]
Strona internetowa  http://www.semihow.com
Logo SEMIHOW - SemiHow Co.,Ltd.

KSB13003HR Arkusz danych(HTML) 4 Page - SemiHow Co.,Ltd.

  KSB13003HR Datasheet HTML 1Page - SemiHow Co.,Ltd. KSB13003HR Datasheet HTML 2Page - SemiHow Co.,Ltd. KSB13003HR Datasheet HTML 3Page - SemiHow Co.,Ltd. KSB13003HR Datasheet HTML 4Page - SemiHow Co.,Ltd. KSB13003HR Datasheet HTML 5Page - SemiHow Co.,Ltd. KSB13003HR Datasheet HTML 6Page - SemiHow Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Typical Characteristics
1
10
1.2
1.4
1.6
RB2 = 0, IB1 = 1A
VCC=10V, L = 50mH
1
10
100
1000
1m
10m
100m
VCE[V].COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0
200
400
600
800
1000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
VBE(OFF) = - 5V
VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
VCE[V].COLLECTOR EMITTER VOLTAGE
VCE[V], COLLECTOR EMITTER VOLTAGE
◎ SEMIHOW REV.A0,Oct 2007


Podobny numer części - KSB13003HR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SemiHow Co.,Ltd.
KSB13003H SEMIHOW-KSB13003H Datasheet
845Kb / 6P
   High Voltage Switch Mode Application
More results

Podobny opis - KSB13003HR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FJPF3305 FAIRCHILD-FJPF3305 Datasheet
80Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
FJP13009 FAIRCHILD-FJP13009 Datasheet
48Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
MJE13007F FAIRCHILD-MJE13007F Datasheet
55Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
logo
SemiHow Co.,Ltd.
KSB13003CR SEMIHOW-KSB13003CR Datasheet
912Kb / 6P
   High Voltage Switch Mode Application
KSB13003H SEMIHOW-KSB13003H Datasheet
845Kb / 6P
   High Voltage Switch Mode Application
logo
Fairchild Semiconductor
FJP5555 FAIRCHILD-FJP5555 Datasheet
66Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
KSE13004 FAIRCHILD-KSE13004 Datasheet
48Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
KSE13006 FAIRCHILD-KSE13006 Datasheet
48Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
FJPF5555 FAIRCHILD-FJPF5555 Datasheet
71Kb / 5P
   High Voltage Switch Mode Application
logo
ON Semiconductor
FJPF3305 ONSEMI-FJPF3305 Datasheet
221Kb / 7P
   High Voltage Switch Mode Application
May 2007 Rev. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com