Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STEF4SPUR Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części STEF4SPUR
Szczegółowy opis  Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

STEF4SPUR Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STEF4SPUR Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STEF4SPUR Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
Contents
STEF4S
2/21
DocID025259 Rev 1
Contents
1
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Typical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.1
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.1
Turn-on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.2
Normal operating condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.3
Output voltage clamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.4
Current limiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1.5
Thermal shutdown and auto-retry function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.2
Startup time and CSS calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.3
UVLO and voltage clamp selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5.4
Enable pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6
Typical performance characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
8
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


Podobny numer części - STEF4SPUR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STEF4S STMICROELECTRONICS-STEF4S Datasheet
641Kb / 22P
   Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
December 2014 Rev 2
More results

Podobny opis - STEF4SPUR

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STEF4S STMICROELECTRONICS-STEF4S Datasheet
641Kb / 22P
   Electronic fuse for 3.3 V and 5 V lines
December 2014 Rev 2
STEF033 STMICROELECTRONICS-STEF033 Datasheet
1Mb / 25P
   Electronic fuse for 3.3 V line
January 2015 Rev 2
STEL12H24 STMICROELECTRONICS-STEL12H24 Datasheet
728Kb / 26P
   Electronic switch for 12 V, 5 V and 3.3 V buses
October 2021 Rev 1
STEF512GR STMICROELECTRONICS-STEF512GR Datasheet
1Mb / 22P
   Dual electronic fuse for 5 V and 12 V rails
Rev 2 - March 2020
STEF05 STMICROELECTRONICS-STEF05 Datasheet
1Mb / 20P
   Electronic fuse for 5 V line
STEF05D STMICROELECTRONICS-STEF05D Datasheet
1Mb / 19P
   Electronic fuse for 5 V line
March 2013 Rev 1
STEF512PUR STMICROELECTRONICS-STEF512PUR Datasheet
1Mb / 21P
   Dual electronic fuse (eFuse) for 5 V and 12 V rails
DS13182 - Rev 3 - September 2020
logo
ON Semiconductor
NIS6432 ONSEMI-NIS6432_V01 Datasheet
533Kb / 13P
   Electronic Fuse, 3.3/5 Volt
November, 2020 ??Rev. 5
NIS6432 ONSEMI-NIS6432 Datasheet
210Kb / 9P
   Electronic Fuse, 3.3/5 Volt
February, 2020 ??Rev. 2
logo
STMicroelectronics
STEF512SRX STMICROELECTRONICS-STEF512SRX Datasheet
3Mb / 27P
   Dual electronic fuse for 5 V and 12 V rails with reverse current blocking
Rev 1 - January 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com