Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SCR574D Arkusz danych(PDF) 3 Page - Rohm

Numer części 2SCR574D
Szczegółowy opis  NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR574D Arkusz danych(HTML) 3 Page - Rohm

  2SCR574D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR574D Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2SCR574D
     
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
Fig.1 Grounded Emitter Propagation Characteristics
Fig.2 Typical Output Characteristics
Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(I)
Fig.4 DC Current Gain vs. Collector Current(II)
                                                                                           
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
3/6
20131120 - Rev.001


Podobny numer części - 2SCR574D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SCR574D ISC-2SCR574D Datasheet
268Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2SCR574D ISC-2SCR574D Datasheet
302Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Rohm
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574D3FRA ROHM-2SCR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
More results

Podobny opis - 2SCR574D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR574D ROHM-2SAR574D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
2SCR574D3 ROHM-2SCR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR574D3FRA ROHM-2SCR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 2.0A 80V Power Transistor
2SCR564F3 ROHM-2SCR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 4A 80V Middle Power Transistor
2SCR586D ROHM-2SCR586D Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR514RHZG ROHM-2SCR514RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 0.7A 80V Middle Power Transistor
20190314 - Rev.001
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
   NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR512RHZG ROHM-2SCR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com