Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9051BRSRL-2V Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD9051BRSRL-2V
Szczegółowy opis  10-Bit, 60 MSPS A-D Converter
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9051BRSRL-2V Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9051BRSRL-2V Datasheet HTML 11Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
REV.
AD9051
–7–
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN = 10.3MHz
ENCODE = 40MSPS
SNR = 58.6dB
SINAD = 57.69dB
0
2.5
5.0
7.5
10
12.5
15
17.5
20
TPC 7. FFT Plot 40 MSPS, 10.3 MHz
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN = 15.2MHz
ENCODE = 40MSPS
SNR = 58.47dB
SINAD = 57.04dB
0
2.5
5.0
7.5
10
12.5
15
17.5
20
TPC 8. FFT Plot 40 MSPS, 15.2 MHz
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN = 10.3MHz
ENCODE = 60MSPS
SNR = 58.15dB
SINAD = 57.25dB
0
3.8
7.5
11.3
15.0
18.8
22.5
26.3
30
TPC 9. FFT Plot 60 MSPS, 10.3 MHz
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN = 15.2MHz
ENCODE = 60MSPS
SNR = 58.29dB
SINAD = 57.23dB
0
3.8
7.5
11.3
15.0
18.8
22.5
26.3
30
TPC 10. FFT Plot 60 MSPS, 15.2 MHz
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN = 21.7MHz
ENCODE = 60MSPS
SNR = 57.76dB
SINAD = 56.27dB
0
3.8
7.5
11.3
15.0
18.8
22.5
26.3
30
TPC 11. FFT Plot 60 MSPS, 21.7 MHz
FREQUENCY – MHz
0
–10
–40
–100
–30
–90
–20
–50
–80
–70
–60
AIN1 = 9.5MHz, –7dBFS
AIN2 = 9.9MHz, –7dBFS
IMD = –65dBc
ENCODE = 60MSPS
0
3.8
7.5
11.3
15.0
18.8
22.5
26.3
30
TPC 12. Two-Tone IMD
C


Podobny numer części - AD9051BRSRL-2V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9051BRSRL-2V AD-AD9051BRSRL-2V Datasheet
686Kb / 12P
   A/D Converter
More results

Podobny opis - AD9051BRSRL-2V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9051 AD-AD9051_15 Datasheet
644Kb / 11P
   10-Bit, 60 MSPS A/D Converter
REV. C
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7866 CADEKA-SPT7866 Datasheet
148Kb / 8P
   10-BIT, 60 MSPS A/D CONVERTER
logo
Intersil Corporation
HI5766 INTERSIL-HI5766 Datasheet
155Kb / 14P
   10-Bit, 60 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD9020 AD-AD9020_15 Datasheet
245Kb / 12P
   10-Bit 60 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9020 AD-AD9020 Datasheet
204Kb / 12P
   10-Bit 60 MSPS A/D Converter
REV. A
AD9051 AD-AD9051 Datasheet
142Kb / 12P
   10-Bit, 60 MSPS A/D Converter
REV. A
AD9050 AD-AD9050 Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9050 AD-AD9050_15 Datasheet
154Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9057 AD-AD9057 Datasheet
184Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9057BRSZ-40 AD-AD9057BRSZ-40 Datasheet
286Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com