Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BCW68G Arkusz danych(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BCW68G
Szczegółowy opis  PNP Silicon AF Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW68G Arkusz danych(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BCW68G Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCW68G Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
2011-09-15
7
BCW67, BCW68
Package SOT23
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
EH
s
BCW66
Type code
Pin 1
0.8
0.8
1.2
0.25 M BC
1.9
-0.05
+0.1
0.4
±0.1
2.9
0.95
C
B
0...8˚
0.2
A
0.1 MAX.
0.08...0.15
M
±0.1
1
A
1)
1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area
12
3
3.15
4
0.9
0.2
1.15
Pin 1
Manufacturer
2005, June
Date code (YM)


Podobny numer części - BCW68G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Zetex Semiconductors
BCW68G ZETEX-BCW68G Datasheet
39Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
BCW68G WINNERJOIN-BCW68G Datasheet
64Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
SHIKUES Electronics
BCW68G SKTECHNOLGY-BCW68G Datasheet
498Kb / 2P
   High Collector Current
logo
Siemens Semiconductor G...
BCW68G SIEMENS-BCW68G Datasheet
134Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors (For general AF applications High current gain)
logo
Continental Device Indi...
BCW68G CDIL-BCW68G Datasheet
86Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
More results

Podobny opis - BCW68G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com