Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

A-362G-L60 Arkusz danych(PDF) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Numer części A-362G-L60
Szczegółowy opis  0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-362G-L60 Arkusz danych(HTML) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  A-362G-L60 Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-362G-L60 Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
0.36
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-362G-L6.0 B/W
REV:A / 0
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)
2. Tolerance is
6 0.25(0.010") unless otherwise specified.
3. Pls. contact with us when your production need to be
operated under the Pb free process.
DRAWING NO. : DS-12-09-0058
DATE : 2009-08-10
Page : 2
Release
by
PARALIGHTDCC


Podobny numer części - A-362G-L60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
A-362G ETC1-A-362G Datasheet
109Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

Podobny opis - A-362G-L60

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-362E PARALIGHT-A-362E Datasheet
201Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-362E PARALIGHT-C-362E Datasheet
201Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-362G-L10 PARALIGHT-C-362G-L10 Datasheet
199Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-362Y-A PARALIGHT-A-362Y-A Datasheet
209Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-362SR PARALIGHT-C-362SR Datasheet
197Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-362Y PARALIGHT-C-362Y Datasheet
197Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CST-332 CHINASEMI-CST-332 Datasheet
198Kb / 6P
   0.36 Inch Triad Digits Display
CST-332V9 CHINASEMI-CST-332V9 Datasheet
191Kb / 6P
   0.36 Inch Triad Digits Display
CST-332A9 CHINASEMI-CST-332A9 Datasheet
197Kb / 6P
   0.36 Inch Triad Digits Display
CST-332G CHINASEMI-CST-332G Datasheet
201Kb / 6P
   0.36 Inch Triad Digits Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com