Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD5P10TF Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD5P10TF
Szczegółowy opis  P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5P10TF Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5P10TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5P10TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Dimensions in Millimeters
©2000 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD5P10 Rev. C0
www.fairchildsemi.com
7
Package Dimensions
D-PAK


Podobny numer części - FQD5P10TF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5P10TM FAIRCHILD-FQD5P10TM Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
More results

Podobny opis - FQD5P10TF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5P10TM FAIRCHILD-FQD5P10TM Datasheet
527Kb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -100 V, -3.6 A, 1.05?
FQT5P10TF FAIRCHILD-FQT5P10TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -1.0 A, 1.05 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQU8P10TU FAIRCHILD-FQU8P10TU Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -6.6 A, 530 m廓
FQB8P10TM FAIRCHILD-FQB8P10TM Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -100 V, -8.0 A, 185 m廓
FQD7P06TM FAIRCHILD-FQD7P06TM Datasheet
543Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET - 60 V, - 5.4 A, 450 m?
FQD17P06TF FAIRCHILD-FQD17P06TF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD19N10LTM FAIRCHILD-FQD19N10LTM Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 100 V, 15.6 A, 100 m廓
FQD4P40TM FAIRCHILD-FQD4P40TM Datasheet
917Kb / 8P
   P-Channel QFET짰 MOSFET -400 V, -2.7 A, 3.1 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com