Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD630TM Arkusz danych(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD630TM
Szczegółowy opis  200V LOGIC N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD630TM Arkusz danych(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD630TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD630TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-./.Ω, 0 
+1-2//-2µ .3.0 
"  !"  //µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





D*
 D?* 
*,)*7,(5)µ%
())


*
∆D*
$∆
D?* 
 
7,(5)µ%+ (58

) ()

*$8
7
E;* 
*,())**,)*


/
µ%
*,/=)*,/(58


/)
µ%
7
;D0?
*,(5**,)*


/))
%
7
;D0?+!
*,(5**,)*


/))
%
 
*
; * 
*,*7,(5)µ%
( )

- )
*
+
  
+ 
*,/)*7,4 5%

) 4-
) -

   
*,-)*7,4 5%

- (


 

7  
*,(5**,)*
,/ )F#


-()
55)


  

:5
//)


+!  

45
-5

   

 
*,/))*7,2%
+,(5Ω


:
4)


+

'5
/=)


 

-'
//)


 

=-
/-)

G
 ;
*,/=)*7,2%
*,/)*


/2
(5

G
; 

4


G
;

2 5


     
7
C 


'
%
7
C9  


(:
%
*
 * 
*,)*7,'%


/ 5
*

+!+ !
*,)*7,2%
7$,/))%$µ

/5)


G
+!+ !

) =:

µ


Podobny numer części - FQD630TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD630 FAIRCHILD-FQD630 Datasheet
775Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQD630TM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N20L FAIRCHILD-FQD5N20L_08 Datasheet
624Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB10N20L FAIRCHILD-FQB10N20L Datasheet
574Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF7N20L FAIRCHILD-FQPF7N20L Datasheet
547Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQT4N20L FAIRCHILD-FQT4N20L Datasheet
627Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP4N20L FAIRCHILD-FQP4N20L Datasheet
506Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB12N20L FAIRCHILD-FQB12N20L Datasheet
607Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP19N20L FAIRCHILD-FQP19N20L Datasheet
734Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP5N20L FAIRCHILD-FQP5N20L Datasheet
605Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQA19N20L FAIRCHILD-FQA19N20L Datasheet
742Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQB7N20L FAIRCHILD-FQB7N20L Datasheet
569Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP12N20L FAIRCHILD-FQP12N20L Datasheet
567Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com