Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STP20NM65N Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części STP20NM65N
Szczegółowy opis  N-channel 650 V, 0.250 廓, 15 A TO-220, TO-220FP second generation MDmesh??Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP20NM65N Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STP20NM65N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP20NM65N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STP20NM65N, STF20NM65N
8/16
Doc ID 13845 Rev 2
Figure 14.
Source-drain diode forward
characteristics
VSD
0
4
ISD(A)
(V)
2
10
6
8
0.2
0.6
0.8
1.2
1.4
1.0
TJ=-50°C
TJ=150°C
TJ=25°C
12
14
16
0.4
1.6
AM09148v1


Podobny numer części - STP20NM65N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STP20NM65N STMICROELECTRONICS-STP20NM65N Datasheet
573Kb / 18P
   Low gate input resistance
September 2007 Rev 1
More results

Podobny opis - STP20NM65N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STW24NM65N STMICROELECTRONICS-STW24NM65N Datasheet
552Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.16 廓 - 19 A - TO-220 - TO-220FP - D2PAK I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STD8NM60N STMICROELECTRONICS-STD8NM60N Datasheet
492Kb / 17P
   N-channel 600 V - 0.56 廓 - 7 A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STP21NM60N STMICROELECTRONICS-STP21NM60N_08 Datasheet
562Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.17 廓 - 17 A TO-220 - TO-220FP - D2PAK - I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD6NM60N STMICROELECTRONICS-STD6NM60N Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 600V - 0.85廓 - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STF19NM65N STMICROELECTRONICS-STF19NM65N Datasheet
532Kb / 19P
   N-channel 650 V - 0.25 廓 - 15.5 A - TO-220/FP-D2/I2PAK-TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1_08 Datasheet
623Kb / 21P
   N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF7NM60N STMICROELECTRONICS-STF7NM60N Datasheet
885Kb / 17P
   N-channel 600 V, 5 A, 0.84 ohm, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK second generation MDmesh Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com