Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FMX006P102 Arkusz danych(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
FMX006P102 Arkusz danych(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
7 / 39 page TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - MAßE IN MILLIMETER (INCHES IN KLAMMERN) 32 ML 12/2008 Order Number Ø A Ø B Ø C Ø D E F G H J K L Bestellnummer max. max. max. max. 0,85 1,9 2,3 3,2 9,5 5,0 3,0 8,00 19,3 19,8 18,5 (0.033) (0.075) (0.091) (0.126) (0.374) (0.197) (0.118) (0.315) (0.760) (0.780) (0.728) 0,85 1,2 1,4 2,3 9,5 5,0 3,0 8,00 19,3 19,8 18,5 (0.033) (0.047) (0.055) (0.091) (0.374) (0.197) (0.118) (0.315) (0.760) (0.780) (0.728) 0,85 1,9 2,7 3,2 9,5 5,0 3,0 8,00 19,3 19,8 19,5 (0.033) (0.075) (0.106) (0.126) (0.374) (0.197) (0.118) (0.315) (0.760) (0.780) (0.768) FMX029... FMX031... FMX032... Order Number Plug Bestellnummer Stecker FMX029P102 standard 1,3 µm Au 0,8 µm Au 1,3 µm Au 0,2 µm Au 174U, FMX029S102 FMX029P101 low cost 0,2 µm Au 0,2 µm Au 0,2 µm Au 5 µm Sn 188AU, 316U FMX029S101 FMX029P202 standard AuroPur AuroPur AuroPur 0,2 µm Au 174U, FMX029S202 FMX029P201 low cost AuroPur AuroPur AuroPur 5 µm Sn 188AU, 316U FMX029S201 FMX031P102* standard 1,3 µm Au 0,8 µm Au 1,3 µm Au 0,2 µm Au 178BU, FMX031S102* FMX031P101* low cost 0,2 µm Au 0,2 µm Au 0,2 µm Au 5 µm Sn 196AU, 404U FMX031S101* FMX032P102* standard 1,3 µm Au 0,8 µm Au 1,3 µm Au 0,2 µm Au 316U double braided FMX032S102* FMX032P101* low cost 0,2 µm Au 0,2 µm Au 0,2 µm Au 5 µm Sn doppelt geschirmt FMX032S101* Other platings on request / Andere Oberflächen auf Anfrage 8 microinches = 0,2 µm 50 microinches = 1,3 µm Tools from page 94 onwards / Werkzeuge ab Seite 94 ff. 30 microinches = 0,8 µm 200 microinches = 5 µm * Turned crimp ferrule with inspection hole, please see illustration on page 31. * Gedrehte Crimphülse mit Inspektionsbohrung, siehe Darstellung auf Seite 31. Type Ausführung Innenleiter Inner Conductor Außenleiter Innenleiter Außenleiter Verwendbare Kabel RG- Bestellnummer Steckdose Outer Conductor Suitable Cables RG- Outer Conductor Inner Conductor Platings / Oberflächen Steckbereich Mating Area Anschlussbereich Termination Area Order Number Receptacles Inner Conductor Outer Conductor Innenleiter Außenleiter Solder termination Crimp or solder termination Löten Crimpen oder Löten FMX Coaxial Contacts, 50 Ohm, Right Angled Cable Termination FMX Koaxialkontakte, 50 Ohm, abgewinkelter Kabelanschluss Dimensions Abmessungen |
Podobny numer części - FMX006P102 |
|
Podobny opis - FMX006P102 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |