Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

N05DB100K Arkusz danych(PDF) 6 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

Numer części N05DB100K
Szczegółowy opis  SMD INDUCTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
Strona internetowa  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

N05DB100K Arkusz danych(HTML) 6 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  N05DB100K Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB100K Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB100K Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB100K Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB100K Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N05DB100K Datasheet HTML 6Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
5
373
アイテム一覧 PART NUMBERS
N 0 8DPA1R0M
N 0 8DPA1R5M
N 0 8DPA2R2M
N 0 8DPA3R3M
N 0 8DPA4R7M
N 0 8DPA6R8M
N 0 8DPA100K
N 0 8DPA120K
N 0 8DPA150K
N 0 8DPA180K
N 0 8DPA220K
N 0 8DPA270K
N 0 8DPA330K
N 0 8DPA390K
N 0 8DPA470K
N 0 8DPA560K
N 0 8DPA680K
N 0 8DPA820K
N 0 8DPA101K
N 0 8DPA121K
N 0 8DPA151K
N 0 8DPA181K
N 0 8DPA221K
N 0 8DPA271K
N 0 8DPA331K
N 0 8DPA391K
N 0 8DPA471K
N 0 8DPA561K
N 0 8DPA681K
N 0 8DPA821K
N 0 8DPA102 J
N08DPA
非シールドタイプ Non-Shielded type
1kHz
形  名
Ordering code
公  称
インダクタンス
Inductance
[AH]
インダクタンス
許容差
Inductance
Tolerance
自己共振
周波 数
SelfKresonant
frequency
h
MHzi
f
min.g
直流抵抗
DC
Resistance
hEi
f
max.g
定格電流
Rated
current
h
Ai
f
max.g
測 定
周波数
Measuring
frequency
N 0 8DPB1R0M
N 0 8DPB1R5M
N 0 8DPB2R2M
N 0 8DPB3R3M
N 0 8DPB4R7M
N 0 8DPB6R8M
N 0 8DPB100K
N 0 8DPB120K
N 0 8DPB150K
N 0 8DPB180K
N 0 8DPB220K
N 0 8DPB270K
N 0 8DPB330K
N 0 8DPB390K
N 0 8DPB470K
N 0 8DPB560K
N 0 8DPB680K
N 0 8DPB820K
N 0 8DPB101K
N 0 8DPB121K
N 0 8DPB151K
N 0 8DPB181K
N 0 8DPB221K
N 0 8DPB271K
N 0 8DPB331K
N 0 8DPB391K
N 0 8DPB471K
N 0 8DPB561K
N 0 8DPB681K
N 0 8DPB821K
N 0 8DPB102 J
N08DPB
非シールドタイプ Non-Shieled type
1kHz
形  名
Ordering code
公  称
インダクタンス
Inductance
[AH]
インダクタンス
許容差
Inductance
Tolerance
自己共振
周波 数
SelfKresonant
frequency
h
MHzi
f
min.g
直流抵抗
DC
Resistance
hEi
f
max.g
定格電流
Rated
current
h
Ai
f
max.g
測 定
周波数
Measuring
frequency
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1000
M
20%
86
69
58
50
30
21
18
16
14
13
11
10
9.5
8.9
8.6
8.3
7.9
7.3
6.7
6.5
6.0
4.9
4.1
3.4
3.2
2.9
2.6
2.4
2.2
1.9
1.8
0.028
0.030
0.036
0.039
0.047
0.057
0.066
0.077
0.087
0.092
0.11
0.12
0.14
0.15
0.17
0.19
0.23
0.30
0.35
0.40
0.55
0.62
0.80
0.90
1.1
1.2
1.5
1.7
2.4
2.6
3.1
3.9
3.4
3.2
3.0
2.6
2.4
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.6
1.55
1.5
1.4
1.35
1.3
1.1
1.05
0.95
0.80
0.76
0.66
0.63
0.59
0.54
0.50
0.45
0.38
0.36
0.34
M
10%
M
5%
EHS
(Environmental
Hazardous
Substances)
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
6.8
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
100
120
150
180
220
270
330
390
470
560
680
820
1000
4.0
3.7
3.4
3.2
2.7
2.4
2.2
2.1
2.0
1.9
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.94
0.82
0.79
0.75
0.68
0.63
0.56
0.48
0.45
0.41
0.38
0.36
0.33
0.27
M
20%
M
10%
M
5%
98
73
56
42
32
26
21
20
17
16
14
13
12
11
10
9.2
8.3
7.6
7.3
6.8
6.2
5.8
5.0
4.5
4.2
4.0
3.0
2.7
2.5
2.4
2.1
0.023
0.028
0.032
0.037
0.047
0.057
0.069
0.074
0.087
0.099
0.12
0.15
0.18
0.19
0.22
0.29
0.34
0.39
0.49
0.54
0.66
0.75
0.92
1.1
1.5
1.7
2.1
2.4
2.7
3.1
4.4
EHS
(Environmental
Hazardous
Substances)
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS
RoHS


Podobny numer części - N05DB100K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N050-012 TRIPPLITE-N050-012 Datasheet
159Kb / 2P
   12-Port Wall-Mount Cat5e Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet, TAA
N050-P12 TRIPPLITE-N050-P12 Datasheet
161Kb / 2P
   Cat5e Wall-Mount 12-Port Patch Panel - PoE Compliant, 110/Krone, 568A/B, RJ45 Ethernet, TAA
N050012 TRIPPLITE-N050012 Datasheet
495Kb / 2P
   12-Port Wall-Mount Cat5e Patch Panel, 568B, RJ45 Ethernet
logo
Renesas Technology Corp
N0500R RENESAS-N0500R Datasheet
84Kb / 5P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
N0500R-T1-AT RENESAS-N0500R-T1-AT Datasheet
84Kb / 5P
   PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
More results

Podobny opis - N05DB100K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-1R1M XFMRS-XFHCL6MD-1R1M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
Micro Electronics
SMI-90 MICRO-ELECTRONICS-SMI-90 Datasheet
504Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M_15 Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R2M XFMRS-XFHCL6MD-2R2M Datasheet
45Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
VLF302510MT-1R0N TDK-VLF302510MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
VLF302512MT-1R0N TDK-VLF302512MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
logo
Micro Electronics
SMI-40 MICRO-ELECTRONICS-SMI-40 Datasheet
586Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
SMI-60 MICRO-ELECTRONICS-SMI-60 Datasheet
501Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
MLF1005LR10KT TDK-MLF1005LR10KT Datasheet
71Kb / 3P
   SMD Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com