Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

WXD3540 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

Numer części WXD3540
Szczegółowy opis  鸚싨Ь凉뤷쓦?⑴뵪
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PRODUCTWELL [Productwell Precision Elect.CO.,LTD]
Strona internetowa  http://www.productwell.com
Logo PRODUCTWELL - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

WXD3540 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD

  WXD3540_14 Datasheet HTML 1Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD WXD3540_14 Datasheet HTML 2Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Model(型號):
精密多圈線繞電位器
---------WXD3540
► 下載 PDF 文檔
特點
:
多款式均適用
超高性能及高度可靠性
可自動調節(安裝上自動調節傳動器)
寬軸設計使調節起來更方便.
在商業市場上能找到用於此電位器之可調式螺絲起子
作用
:
測量設備,通信設備,工業機械,高環境要求場合
Dimensions(規格圖 ):
Specifications( 規格)
Electrical Characteristics [ 電器性能 ]
Range of nominal resistance[ 標稱阻值範圍 ]
100Ω-100KΩ
Resestance tolerance[ 阻值允許偏差]
±2%,±5%
Terminal resestanse[ 終端電阻]
±0.2%R or 5Ω
Peak noise[ 峰值噪音]
100Ω
Linear accuracy[ 線性精度]
±1%,±0.5%
Electrical angle[ 電氣轉角]
3600°±10°
Insulation resestance[ 絕緣電阻]
200MΩ
Withstand voltage[ 耐電壓]
500V(DC or AC 峰值)
Environment Characteristics [ 環境特性]
(70℃)Rated power[ 額定功耗]
2W(70℃)
Temperature range[ 溫度範圍]
-55℃-+125℃
TCR[ 溫度系數]
±100×10
-6 /℃
Temperature shosk[ 溫度沖擊]
R≦±3%R
Collision(390m/S²,4000 次)[ 碰撞]
R≦±1%R


Podobny numer części - WXD3540_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sharma Electro Componen...
WXD3540-101 SHARMA-WXD3540-101 Datasheet
384Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3540-102 SHARMA-WXD3540-102 Datasheet
384Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3540-103 SHARMA-WXD3540-103 Datasheet
384Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
WXD3540-104 SHARMA-WXD3540-104 Datasheet
384Kb / 1P
   Precision Wirewound Potentiometer
More results

Podobny opis - WXD3540_14

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Productwell Precision E...
WXD3590 PRODUCTWELL-WXD3590_14 Datasheet
162Kb / 2P
   鸚싨Ь凉뤷쓦?⑴뵪
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3354 BOWIN-CDT3354 Datasheet
161Kb / 8P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
CDT3400 BOWIN-CDT3400 Datasheet
168Kb / 8P
   3 LED 鸚싨?凉뤺섯?뷸렒?턎C
CDT3354-02 BOWIN-CDT3354-02 Datasheet
164Kb / 6P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
CDT3354-01 BOWIN-CDT3354-01 Datasheet
163Kb / 6P
   鸚싨?孃ょ뮥凉뤷??귛츣?귛솳IC
logo
Seaward Electronics Inc...
SE9051 SEAWARD-SE9051 Datasheet
282Kb / 7P
   SE9051??툜?ⓧ맏鸚㎩??뤻봻獵삣춴?득콬?뽬?
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3339 BOWIN-CDT3339 Datasheet
173Kb / 7P
   ??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
CDT3155 BOWIN-CDT3155 Datasheet
136Kb / 5P
   ??쮮凉뤷뙑LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3299 BOWIN-CDT3299 Datasheet
99Kb / 3P
   ??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
CDT3331-01 BOWIN-CDT3331-01 Datasheet
76Kb / 1P
   雅붷?LED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com