Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQD5N60C Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQD5N60C
Szczegółowy opis  600V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N60C Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N60C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N60C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Rev. A1, October 2008
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
Dimensions in Millimeters
Mechanical Dimensions
D - PAK


Podobny numer części - FQD5N60C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
615Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 600 V, 2.8 A, 2.5 Ohm
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD5N60CTM FAIRCHILD-FQD5N60CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET
FQD5N60C FAIRCHILD-FQD5N60C_08 Datasheet
641Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - FQD5N60C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com