Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC1162 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SC1162
Szczegółowy opis  Silicon NPN Epitaxial
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1162 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC1162 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SC1162
3
16
12
8
4
0
50
100
150
200
Case temperature TC (°C)
Maximum Collector Dissipation Curve
2.0
25
Collector to emitter voltage VCE (V)
Typical Output Characteristics
1.6
0.4
13
4
0
0.8
1.2
IB = 0
TC = 25°C
2 mA
4
6
8
10
12
15
17
20
24
TC = 75°C
VCE = 2 V
25
–25
2.0
0.4
1.4
1.2
Base to emitter voltage VBE (V)
Typical Transfer Characteristics
0.02
0.05
0.1
0.2
0
0.6
0.8
1.0
0.01
0.2
0.5
1.0
280
3.0
Collector current IC (A)
200
240
80
0.03
0.1
1.0
0
120
160
DC Current Transfer Ratio vs.
Collector Current
TC = 75°C
VCE = 2 V
0.01
40
0.3
25
–25


Podobny numer części - 2SC1162

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Savantic, Inc.
2SC1162 SAVANTIC-2SC1162 Datasheet
100Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1162 JMNIC-2SC1162 Datasheet
178Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC1162 SECOS-2SC1162 Datasheet
398Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1162 ISC-2SC1162 Datasheet
154Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1162 SAVANTIC-2SC1162 Datasheet
102Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

Podobny opis - 2SC1162

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com