Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC2310 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SC2310
Szczegółowy opis  Silicon NPN Epitaxial
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC2310 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC2310 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC2310 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SC458 (LG), 2SC2310
7
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
1
Noise Figure vs. Collector to Emitter Voltage
8
6
4
2
0
30
20
10
5
2
IC = 0.1 mA
Rg = 500 Ω
f = 120 Hz
h Parameter vs. Collector Current
100
50
20
10
5
2
1.0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
Collector Current IC (mA)
0.010.02 0.05 0.1 0.2
2
5
0.5 1.0
10
VCE = 6 V
f = 270 Hz
hre
hie
hoe
hfe
hie
hoe
hre
hfe
h Parameter vs. Collector to
Emitter Voltage
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
20
10
5
2
1.0
0.5
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
IC = 0.1 mA
f = 270 Hz
hoe
hre
hoe
hfe
hie
hfe
hie
hre


Podobny numer części - 2SC2310

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2310 FOSHAN-2SC2310 Datasheet
820Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package
More results

Podobny opis - 2SC2310

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com