Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK1618 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SK1618
Szczegółowy opis  Silicon N-Channel MOS FET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK1618 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK1618 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK1618 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK1618 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK1618 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK1618 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SK1618 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SK1618(L), 2SK1618(S)
4
Power vs. Temperature Derating
60
40
20
0
50
100
150
Case Temperature TC (°C)
10
Drain to Source Voltage VDS (V)
Maximum Safe Operation Area
1
1,000
2
5
1
0.2
0.5
0.1
0.02
0.05
0.01
3
10
30
100
300
100
µ
s
PW
=
10
ms
(1
Shot
Pulse)
10
µ
s
Ta = 25°C
3
Pulse Width PW (s)
1.0
0.1
0.3
10
µ
0.03
0.01
100
µ
10 m
100 m
1
10
1 m
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
PW
PDM
D =
T
PW
θch–c (t) = γ
S (t) · θch–c
θch–c = 4.17°C/W, T
C = 25°C
T
TC = 25°C
D = 1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
1 Shot
Pulse


Podobny numer części - 2SK1618

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1618 VBSEMI-2SK1618 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1618L ISC-2SK1618L Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1618S VBSEMI-2SK1618S Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1618S ISC-2SK1618S Datasheet
299Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - 2SK1618

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com