Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
NE3210S01-T1 Arkusz danych(PDF) 9 Page - NEC |
|
NE3210S01-T1 Arkusz danych(HTML) 9 Page - NEC |
9 / 16 page Data Sheet P14067EJ2V0DS00 9 NE3210S01 S-PARAMETERS MAG. AND ANG. VDS = 0 V, VGS = –2.5 V FREQUENCY S11 S21 S12 S22 MHz MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 2000.0000 2500.0000 3000.0000 3500.0000 4000.0000 4500.0000 5000.0000 5500.0000 6000.0000 6500.0000 7000.0000 7500.0000 8000.0000 8500.0000 9000.0000 9500.0000 10000.0000 10500.0000 11000.0000 11500.0000 12000.0000 12500.0000 13000.0000 13500.0000 14000.0000 14500.0000 15000.0000 15500.0000 16000.0000 16500.0000 17000.0000 17500.0000 18000.0000 0.993 0.987 0.982 0.978 0.975 0.970 0.968 0.965 0.966 0.963 0.959 0.947 0.944 0.939 0.928 0.922 0.913 0.912 0.913 0.909 0.904 0.905 0.897 0.884 0.869 0.868 0.866 0.867 0.872 0.885 0.870 0.871 0.855 –13.3 –17.7 –22.2 –26.7 –30.7 –34.4 –37.5 –40.3 –43.4 –45.9 –48.8 –52.6 –57.6 –63.2 –69.2 –75.5 –81.2 –86.2 –91.2 –96.6 –102.7 –109.8 –118.1 –127.9 –139.1 –150.3 –161.6 –172.6 177.4 166.6 153.6 139.7 124.6 0.041 0.051 0.062 0.072 0.080 0.088 0.095 0.103 0.111 0.123 0.136 0.149 0.164 0.180 0.196 0.212 0.224 0.240 0.255 0.271 0.289 0.307 0.324 0.339 0.346 0.345 0.333 0.311 0.294 0.269 0.251 0.226 0.198 75.0 70.4 65.3 60.3 55.1 50.6 46.0 42.9 40.2 37.4 33.0 27.8 23.0 17.7 12.0 5.5 –1.0 –7.0 –13.1 –19.6 –27.3 –34.7 –43.7 –53.8 –64.3 –76.4 –88.1 –99.3 –109.3 –119.0 –129.3 –140.8 –151.5 0.041 0.052 0.062 0.072 0.080 0.087 0.095 0.102 0.111 0.122 0.137 0.148 0.162 0.178 0.196 0.211 0.224 0.239 0.257 0.273 0.288 0.305 0.324 0.338 0.343 0.345 0.334 0.313 0.289 0.268 0.246 0.227 0.198 75.0 70.7 65.9 59.3 54.9 50.1 46.5 42.5 40.2 37.0 32.9 28.0 23.0 17.9 12.0 5.2 –1.2 –7.3 –13.3 –20.1 –27.0 –34.6 –43.6 –53.7 –64.5 –76.3 –88.3 –98.7 –109.7 –119.1 –129.4 –140.2 –152.4 0.986 0.982 0.979 0.974 0.969 0.968 0.967 0.965 0.957 0.961 0.955 0.950 0.939 0.930 0.920 0.915 0.903 0.899 0.906 0.906 0.913 0.900 0.887 0.879 0.874 0.875 0.877 0.882 0.897 0.905 0.926 0.927 0.923 –15.4 –19.9 –24.7 –29.7 –34.6 –39.2 –43.4 –47.5 –50.8 –54.9 –59.3 –63.5 –68.5 –74.1 –80.4 –87.9 –95.8 –104.5 –111.8 –119.1 –126.6 –134.7 –143.4 –153.5 –164.8 –177.8 169.0 156.9 146.1 136.8 128.7 122.1 115.3 |
Podobny numer części - NE3210S01-T1 |
|
Podobny opis - NE3210S01-T1 |