Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NEZ6472-15D Arkusz danych(PDF) 7 Page - NEC

Numer części NEZ6472-15D
Szczegółowy opis  15 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NEC [NEC]
Strona internetowa  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

NEZ6472-15D Arkusz danych(HTML) 7 Page - NEC

Back Button NEZ6472-15D Datasheet HTML 3Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 4Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 5Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 6Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 7Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 8Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 9Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 10Page - NEC NEZ6472-15D Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
15 W C-BAND Po GaAs FET NEZ SERIES
7
NEZ4450-15D
VDS = 10 V, IDS = 4 000 mA, VGS = –1.386 V, IG = 0.0 mA, RG = 50
FREQUENCY
S11
S21
S12
S22
GHz
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
MAG
ANG
0.100
0.978
–162.7
5.179
89.1
0.002
0.2
0.872
177.1
0.200
0.980
–176.5
2.446
74.6
0.002
21.8
0.879
174.5
0.500
0.984
167.3
0.926
42.1
0.002
12.8
0.892
164.2
0.700
0.982
158.9
0.646
23.2
0.003
14.9
0.895
156.9
1.000
0.983
146.9
0.453
–2.6
0.004
28.8
0.884
145.0
1.500
0.976
126.4
0.360
–42.2
0.006
6.7
0.894
121.3
2.000
0.963
104.2
0.395
–82.6
0.010
–19.4
0.864
95.3
2.500
0.945
77.9
0.611
–132.2
0.015
–57.0
0.777
53.6
2.600
0.944
71.7
0.688
–144.0
0.017
–71.0
0.739
43.2
2.700
0.939
65.0
0.778
–156.7
0.018
–80.4
0.690
30.8
2.800
0.937
58.1
0.891
–170.0
0.019
–91.4
0.638
17.5
2.900
0.935
50.2
1.019
175.1
0.021
–105.0
0.572
1.9
3.000
0.934
42.1
1.168
159.4
0.023
–116.4
0.502
–15.8
3.100
0.932
33.8
1.349
143.8
0.024
–132.0
0.441
–38.0
3.200
0.924
23.2
1.530
124.8
0.025
–147.8
0.379
–64.5
3.300
0.918
12.3
1.731
106.7
0.026
–159.7
0.355
–92.9
3.400
0.912
–0.7
1.963
87.4
0.027
171.9
0.354
–122.8
3.500
0.889
–15.3
2.195
67.8
0.025
150.0
0.371
–149.7
3.600
0.863
–31.5
2.444
47.3
0.024
126.3
0.392
–175.6
3.700
0.809
–50.2
2.683
26.0
0.020
91.7
0.423
160.5
3.800
0.750
–71.4
2.914
4.0
0.018
57.4
0.446
138.1
3.900
0.693
–93.9
3.131
–17.7
0.014
12.9
0.458
117.9
4.000
0.645
–118.4
3.351
–39.9
0.013
–34.2
0.456
97.2
4.100
0.613
–145.4
3.547
–62.9
0.014
–77.5
0.449
77.2
4.200
0.585
–173.2
3.630
–86.3
0.020
–106.0
0.439
53.9
4.300
0.565
160.5
3.716
–108.6
0.027
–146.6
0.403
32.8
4.400
0.550
135.6
3.826
–131.6
0.033
–172.4
0.373
8.8
4.500
0.521
111.2
3.918
–153.8
0.042
160.6
0.359
–15.5
4.600
0.476
87.8
3.990
–177.5
0.048
136.7
0.350
–47.1
4.700
0.412
63.2
3.963
159.4
0.054
112.3
0.337
–78.1
4.800
0.350
37.0
3.897
135.8
0.058
87.9
0.338
–107.2
4.900
0.293
4.5
3.808
112.6
0.060
66.1
0.334
–135.7
5.000
0.259
–32.6
3.679
89.8
0.061
43.4
0.330
–160.4
5.100
0.280
–71.7
3.539
67.4
0.062
23.2
0.326
175.6
5.200
0.326
–104.9
3.378
45.6
0.063
2.0
0.310
154.9
5.300
0.395
–130.2
3.226
23.3
0.062
–18.5
0.281
135.8
5.400
0.476
–151.3
3.098
1.2
0.062
–39.5
0.233
115.4
5.500
0.539
–170.0
2.922
–21.0
0.060
–60.4
0.173
92.0
5.600
0.600
172.9
2.764
–43.3
0.058
–81.8
0.105
57.4
5.700
0.643
157.2
2.597
–66.3
0.055
–103.6
0.081
–28.7
5.800
0.673
142.3
2.401
–88.9
0.052
–126.3
0.171
–87.6
5.900
0.688
129.0
2.184
–112.1
0.049
–149.4
0.296
–113.5
6.000
0.688
116.1
1.957
–134.7
0.044
–172.4
0.424
–133.5
6.100
0.681
105.5
1.729
–156.8
0.040
167.8
0.534
–150.4
6.200
0.665
95.4
1.506
–178.4
0.037
146.4
0.636
–165.8
6.300
0.649
86.1
1.304
160.7
0.032
125.5
0.718
179.9
6.400
0.634
78.6
1.124
141.3
0.030
106.7
0.789
166.9
6.500
0.611
71.5
0.968
123.0
0.028
89.4
0.835
155.4
7.000
0.522
49.0
0.518
40.6
0.018
14.3
0.975
110.1
7.500
0.549
43.4
0.322
–38.8
0.013
–44.0
0.948
79.3
8.000
0.635
4.8
0.224
–114.7
0.005
–121.1
0.935
52.0
8.100
0.625
–8.8
0.218
–131.3
0.006
–137.9
0.949
45.8
8.200
0.613
–24.9
0.213
–148.5
0.006
172.1
0.941
39.7
8.300
0.592
–44.9
0.211
–166.8
0.006
135.4
0.933
33.1
8.400
0.572
–67.8
0.208
174.0
0.007
104.2
0.932
25.7
8.500
0.575
–94.3
0.208
154.5
0.009
87.2
0.916
18.6
9.000
0.776
152.2
0.288
25.6
0.028
28.6
0.324
–82.4
9.500
0.906
86.8
0.058
–69.2
0.046
–36.2
0.950
27.2
10.000
0.896
34.5
0.065
–92.4
0.065
–85.2
0.960
–3.2


Podobny numer części - NEZ6472-15D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
NEZ6472-15B NEC-NEZ6472-15B Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
NEZ6472-15BD NEC-NEZ6472-15BD Datasheet
240Kb / 6P
   C-BAND POWER GAAS MESFET
More results

Podobny opis - NEZ6472-15D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NEC
NE85002 NEC-NE85002 Datasheet
48Kb / 8P
   2 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE85001 NEC-NE85001 Datasheet
41Kb / 6P
   1 W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES2527B-30 NEC-NES2527B-30 Datasheet
37Kb / 4P
   30 W S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NEZ3642-4D NEC-NEZ3642-4D Datasheet
108Kb / 18P
   4W/8W C-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES2427P-140 RENESAS-NES2427P-140 Datasheet
187Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 140 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2001
NES2427P-45 RENESAS-NES2427P-45 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET 45 W S-BAND PUSH-PULL POWER GaAs MES FET
2000
logo
NEC
NE6500496 NEC-NE6500496 Datasheet
37Kb / 6P
   4 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NE6501077 NEC-NE6501077 Datasheet
37Kb / 6P
   10 W L, S-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
NES1821B-30 NEC-NES1821B-30 Datasheet
46Kb / 8P
   30W L-BAND POWER GaAs FET N-CHANNEL GaAs MES FET
logo
Renesas Technology Corp
NES1720P-140 RENESAS-NES1720P-140 Datasheet
182Kb / 10P
   N-CHANNEL GaAs MES FET
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com