Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ES1A Arkusz danych(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Numer części ES1A
Szczegółowy opis  Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

ES1A Arkusz danych(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  ES1A_13 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor ES1A_13 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ES1A ... ES1J
ES1A ... ES1J
Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
Superschnelle Hocheffizienz-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-08-22
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current – Nennstrom
1 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
50...600 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMA
~ DO-214AC
Weight approx. – Gewicht ca.
0.07 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
ES1A
50
50
ES1B
100
100
ES1C
150
150
ES1D
200
200
ES1F
300
300
ES1G
400
400
ES1J
600
600
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TT = 100°C
IFAV
1 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
6 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
30/33 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 70 K/W 2)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 30 K/W
1
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
2
Mounted on P.C. board with 25 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Type
Typ
0.15
1± 0.3
4.5± 0.3
5
± 0.2


Podobny numer części - ES1A_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diodes Incorporated
ES1A-13-F DIODES-ES1A-13-F Datasheet
111Kb / 3P
   1.0A SURFACE MOUNT SUPER-FAST RECTIFIER
DS14001 Rev. 11 - 2
logo
Taiwan Semiconductor Co...
ES1A TSC-ES1A_13 Datasheet
445Kb / 4P
   1.0AMP. Surface Mount Super Fast Rectifiers
logo
Micro Commercial Compon...
ES1A MCC-ES1A_13 Datasheet
305Kb / 4P
   1 Amp Ultra Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
More results

Podobny opis - ES1A_13

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
ES1A DIOTEC-ES1A_14 Datasheet
108Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
ES2A DIOTEC-ES2A_13 Datasheet
102Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
MURS320 DIOTEC-MURS320 Datasheet
125Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
ES1A DIOTEC-ES1A Datasheet
102Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
ES2ASMA DIOTEC-ES2ASMA Datasheet
105Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Rectifier Diodes
ES3A DIOTEC-ES3A_13 Datasheet
103Kb / 2P
   Superfast Efficient Surface Mount Silicon Rectifier Diodes
MUR860 DIOTEC-MUR860 Datasheet
176Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
UFT800A DIOTEC-UFT800A_17 Datasheet
168Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L Datasheet
148Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
MUR420L DIOTEC-MUR420L_18 Datasheet
137Kb / 2P
   Superfast Efficient Rectifier Diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com