Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI1012X-T1 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI1012X-T1
Szczegółowy opis  N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1012X-T1 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1012X-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1012X-T1 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72604
20
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-89: 3-Lead
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SC-89: 3-LEAD
0.0200
(0.51
)
0.0150
(0.38
)
0.0250
(0.64
)
0.0150
(0.38
)
0.0550
(1.40
)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
Return to Index
)
)
)
)
)
Return to Index


Podobny numer części - SI1012X-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1012X-T1-E3 VISHAY-SI1012X-T1-E3 Datasheet
108Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1012X-T1-GE3 VISHAY-SI1012X-T1-GE3 Datasheet
108Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Jul-08
SI1012X-T1-GE3 VISHAY-SI1012X-T1-GE3 Datasheet
204Kb / 10P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-10
Si1012X-T1-GE3 VISHAY-Si1012X-T1-GE3 Datasheet
172Kb / 8P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. E, 15-Apr-13
SI1012X-T1-GE3 VISHAY-SI1012X-T1-GE3 Datasheet
170Kb / 8P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI1012X-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI1012R VISHAY-SI1012R Datasheet
50Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-00
SI1012R VISHAY-SI1012R_05 Datasheet
94Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1012R VISHAY-SI1012R_17 Datasheet
172Kb / 8P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. E, 15-Apr-13
logo
Leshan Radio Company
LSI1012XT1G LRC-LSI1012XT1G_15 Datasheet
324Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012LT1G LRC-LSI1012LT1G_15 Datasheet
457Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012N3T5G LRC-LSI1012N3T5G_15 Datasheet
398Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012XT1G LRC-LSI1012XT1G Datasheet
341Kb / 6P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1012R VISHAY-SI1012R_10 Datasheet
204Kb / 10P
   N-Channel 1.8 V (G-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-10
logo
Leshan Radio Company
LSI1012LT1G LRC-LSI1012LT1G Datasheet
442Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
LSI1012N3T5G LRC-LSI1012N3T5G Datasheet
323Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK1012S FS-FTK1012S Datasheet
353Kb / 5P
   N-Channel 1.8-V (G-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com