Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD1836 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części AD1836
Szczegółowy opis  Multichannel 96 kHz Codec
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1836 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD1836_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD1836_15 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
PRELIMINARY TECHNICAL DATA
REV. PrC
AD1836
–11–
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
SLOT 3
RIGHT 0
SLOT 4
RIGHT 1
MSB
MSB–1MSB–2
32 BCLKs
128 BCLKs
Figure 4. ADC Packed Mode 128
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
SLOT 5
RIGHT 0
SLOT 6
RIGHT 1
MSB
MSB–1MSB–2
32 BCLKs
256 BCLKs
SLOT 3
SLOT 4
SLOT 7
SLOT 8
Figure 5. ADC Packed Mode 256
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
MSB
MSB–1
MSB–2
20 BCLKs
SLOT 4
RIGHT 0
SLOT 5
RIGHT 1
SLOT 3
LEFT 2
SLOT 6
RIGHT 2
LRCLK
BCLK
DATA
128 BCLKs
Figure 6. DAC Packed Mode 128
LRCLK
BCLK
DATA
SLOT 1
LEFT 0
SLOT 2
LEFT 1
MSB
MSB–1MSB–2
32 BCLKs
SLOT 4
RIGHT 0
SLOT 5
RIGHT 1
SLOT 3
LEFT 2
SLOT 6
RIGHT 2
LRCLK
BCLK
DATA
256 BCLKs
Figure 7. DAC Packed Mode 256


Podobny numer części - AD1836_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD1836A AD-AD1836A Datasheet
878Kb / 18P
   Multichannel 96 kHz Codec
AD1836A AD-AD1836A Datasheet
2Mb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. 0
AD1836A AD-AD1836A Datasheet
312Kb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. A
AD1836AAS AD-AD1836AAS Datasheet
2Mb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. 0
AD1836AASRL AD-AD1836AASRL Datasheet
2Mb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. 0
More results

Podobny opis - AD1836_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD1836A AD-AD1836A_15 Datasheet
312Kb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. A
AD1836AASZ AD-AD1836AASZ Datasheet
312Kb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. A
AD1836A AD-AD1836A Datasheet
2Mb / 24P
   Multichannel 96 kHz Codec
REV. 0
AD1836 AD-AD1836 Datasheet
878Kb / 18P
   Multichannel 96 kHz Codec
logo
Texas Instruments
TLC320AD77 TI1-TLC320AD77 Datasheet
397Kb / 33P
[Old version datasheet]   24-Bit 96 kHz Stereo Audio Codec
logo
Cirrus Logic
CS4228A CIRRUS-CS4228A_03 Datasheet
672Kb / 32P
   24-Bit, 96 kHz Surround Sound Codec
logo
Texas Instruments
TLC320AD77C TI-TLC320AD77C Datasheet
215Kb / 31P
[Old version datasheet]   24-BIT 96 kHz STEREO AUDIO CODEC
PCM3060 TI1-PCM3060_15 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   96/192-kHz ASYNCHRONOUS STEREO AUDIO CODEC
logo
Cirrus Logic
CS4228 CIRRUS-CS4228 Datasheet
487Kb / 30P
   24-Bit, 96 kHz Surround Sound Codec?
CS4228A CIRRUS-CS4228A Datasheet
518Kb / 32P
   24-Bit, 96 kHz Surround Sound Codec?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com