Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD1928 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD1928
Szczegółowy opis  2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1928 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD1928_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1928_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
AD1928
Rev. B | Page 6 of 32
DIGITAL FILTERS
Table 6.
Parameter
Mode
Factor
Min
Typ
Max
Unit
ADC DECIMATION FILTER
All modes, typ @ 48 kHz
Pass Band
0.4375 fS
21
kHz
Pass-Band Ripple
±0.015
dB
Transition Band
0.5 fS
24
kHz
Stop Band
0.5625 fS
27
kHz
Stop-Band Attenuation
79
dB
Group Delay
22.9844/fS
479
μs
DAC INTERPOLATION FILTER
Pass Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.4535 fS
22
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.3646 fS
35
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.3646 fS
70
kHz
Pass-Band Ripple
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
±0.01
dB
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
±0.05
dB
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
±0.1
dB
Transition Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.5 fS
24
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.5 fS
48
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.5 fS
96
kHz
Stop Band
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
0.5465 fS
26
kHz
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
0.6354 fS
61
kHz
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
0.6354 fS
122
kHz
Stop-Band Attenuation
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
70
dB
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
70
dB
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
70
dB
Group Delay
48 kHz mode, typ @ 48 kHz
25/fS
521
μs
96 kHz mode, typ @ 96 kHz
11/fS
115
μs
192 kHz mode, typ @ 192 kHz
8/fS
42
μs
TIMING SPECIFICATIONS
−40°C < TC < 125°C, DVDD = 3.3 V ± 10%.
Table 7.
Parameter
Condition
Comments
Min
Max
Unit
INPUT MASTER CLOCK (MCLK) AND
RESET
tMH
MCLK duty cycle
DAC/ADC clock source = PLL clock @ 256 fS,
384 fS, 512 fS, and 768 fS
40
60
%
DAC/ADC clock source = direct MCLK @ 512 fS
(bypass on-chip PLL)
40
60
%
fMCLK
MCLK frequency
PLL mode, 256 fS reference
6.9
13.8
MHz
Direct 512 fS mode
27.6
MHz
tPDR
RST low
15
ns
tPDRR
RST recovery
Reset to active output
4096
tMCLK
PLL
Lock Time
MCLK and LR
clock input
10
ms
256 fS VCO Clock Output Duty Cycle
MCLKO/XO pin
40
60
%


Podobny numer części - AD1928_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD1928YSTZ AD-AD1928YSTZ Datasheet
595Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1928YSTZ-RL AD-AD1928YSTZ-RL Datasheet
595Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
More results

Podobny opis - AD1928_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADAU1328 AD-ADAU1328_15 Datasheet
428Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1928 AD-AD1928 Datasheet
595Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
ADAU1328 AD-ADAU1328 Datasheet
543Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1939WBSTZ AD-AD1939WBSTZ Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1935 AD-AD1935 Datasheet
381Kb / 30P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24 Bit CODEC
Rev. PrI
AD1939 AD-AD1939 Datasheet
607Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
REV. 0
AD1938WBSTZ-RL AD-AD1938WBSTZ-RL Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1939 AD-AD1939_15 Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1938 AD-AD1938 Datasheet
559Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
REV. 0
AD1938 AD-AD1938_15 Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com