Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TP28F001BX-B90 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Intel Corporation

Numer części TP28F001BX-B90
Szczegółowy opis  1-MBIT (128K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INTEL [Intel Corporation]
Strona internetowa  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

TP28F001BX-B90 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Intel Corporation

  TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 1Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 2Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 3Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 4Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 5Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 6Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 7Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 8Page - Intel Corporation TP28F001BX-B90 Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 33 page
background image
28F001BX-T28F001BX-B
28F010
VPP
A16
A15
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
DQ0
DQ1
DQ2
GND
290406 – 2
28F010
VCC
WE
NC
A14
A13
A8
A9
A11
OE
A10
CE
DQ7
DQ6
DQ5
DQ4
DQ3
Figure 2 DIP Pin Configuration
28F010
A11
A9
A8
A13
A14
NC
WE
VCC
VPP
A16
A15
A12
A7
A6
A5
A4
290406 – 3
28F010
OE
A10
CE
DQ7
DQ6
DQ5
DQ4
DQ3
GND
DQ2
DQ1
DQ0
A0
A1
A2
A3
Figure 3 TSOP Lead Configuration
3


Podobny numer części - TP28F001BX-B90

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intel Corporation
TP28F010-120 INTEL-TP28F010-120 Datasheet
895Kb / 33P
   28F010 1024K (128K X 8) CMOS FLASH MEMORY
TP28F010-150 INTEL-TP28F010-150 Datasheet
895Kb / 33P
   28F010 1024K (128K X 8) CMOS FLASH MEMORY
TP28F010-90 INTEL-TP28F010-90 Datasheet
895Kb / 33P
   28F010 1024K (128K X 8) CMOS FLASH MEMORY
More results

Podobny opis - TP28F001BX-B90

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Intel Corporation
A28F200BX-T INTEL-A28F200BX-T Datasheet
459Kb / 33P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F200BX-TB INTEL-28F200BX-TB Datasheet
562Kb / 48P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
A28F200BR-TB INTEL-A28F200BR-TB Datasheet
440Kb / 36P
   2-MBIT (128K X 16, 256K X 8) SmartVoltage BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F200BL-TB INTEL-28F200BL-TB Datasheet
496Kb / 42P
   2-MBIT (128K x 16, 256K x 8)LOW-POWER BOOT BLOCK FLASH MEMORY FAMILY
28F002BC INTEL-28F002BC Datasheet
455Kb / 37P
   28F002BC 2-MBIT (256K X 8) BOOT BLOCK FLASH MEMORY
logo
STMicroelectronics
M29W008ET STMICROELECTRONICS-M29W008ET Datasheet
282Kb / 43P
   8 Mbit (1Mb x 8, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
logo
Intel Corporation
M28F008 INTEL-M28F008 Datasheet
401Kb / 28P
   8 MBIT (1 MBIT x 8) FLASH MEMORY
VE28F008 INTEL-VE28F008 Datasheet
381Kb / 26P
   8 MBIT (1 MBIT x 8) FLASH MEMORY
logo
Numonyx B.V
M29W800DT NUMONYX-M29W800DT Datasheet
1Mb / 52P
   8-Mbit (1 Mbit x 8 or 512 Kbits x 16, boot block) 3 V supply flash memory
logo
Sharp Corporation
LH28F008SAHR SHARP-LH28F008SAHR Datasheet
1Mb / 29P
   8 MBIT(1 MBIT x 8)FLASH MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com