Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PD15116 Arkusz danych(PDF) 1 Page - National Instruments Corporation |
|
PD15116 Arkusz danych(HTML) 1 Page - National Instruments Corporation |
|
1 / 1 page ─51─ ■回路図 CIRCUIT ■外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension:mm) 12 3 D1 D2 ■最大定格 Maximum Ratings 項 目 Parameter 記号 Symbol 耐圧クラス Grade 単位 Unit くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage VRRM 1600 V 非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage VRSM 1700 V PD15116 項 目 Parameter 記号 Symbol 条 件 Conditions 定格値 Max. Rated Value 単位 Unit 平均整流電流 *1 Average Rectified Output Current I0 商用周波数 180°通電 Tc=104℃ Half Sine Wave 150 A 実効順電流 *1 RMS Forward Current IF (RMS) 235 A 電流二乗時間積 I Squared t I 2t 2∼10ms 51200 A 2 s 動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range Tjw −40∼+150 ℃ 保存温度範囲 Storage Temperature Range Tstg −40∼+125 ℃ 締付トルク Mounting Torque FW 2.5∼3.5 N・m 2.5∼3.5 N・m ベース部 Mounting 主端子部 Terminal 項 目 Parameter 記号 Symbol 条 件 Conditions 特性値(最大) Maximum Value 単位 Unit ピーク逆電流 *1 Peak Reverse Current IRM Tj=150℃,VRM=VRRM 30 mA ピーク順電圧 *1 Peak Forward Voltage VFM Tj= 25℃,IFM=450A 1.28 V 熱抵抗 *1 Thermal Resistance Rth (j-c) 接合部−ケース間 Junction to Case 0.25 ℃/W 接触熱抵抗 *1 Thermal Resistance Rth (c-f) ケース−フィン間,サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased 0.15 ℃/W 質量…約280g *1:1アーム当りの値 Value Per 1 Arm. Approximate Weight サージ順電流 Surge Forward Current IFSM 50Hz正弦半波,1サイクル,非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive 3200 A 絶縁耐圧 Isolation Voltage Viso 端子−裏面ベース間,AC1分間 Terminal to Base, AC1min. 2500 V ■電気的特性 Electrical Characteristics M6 M6 DIODE 150A Avg 1600 Volts PD15116 |
Podobny numer części - PD15116_15 |
|
Podobny opis - PD15116_15 |