Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
2SA1035-T Arkusz danych(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd |
|
2SA1035-T Arkusz danych(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd |
3 / 3 page SMD Type www.kexin.com.cn 3 Transistors PNP Transistors 2SA1035 ■ Typical Characterisitics –1 –3 –10 –30 –100 0 160 120 40 100 140 80 20 60 IC=–1mA GV=80dB Function=FLAT 4.7kΩ Rg=100kΩ 22kΩ Collector to emitter voltage VCE (V) – 0.01 – 0.03 – 0.1 – 0.3 –1 0 160 120 40 100 140 80 20 60 VCE=–10V GV=80dB Function=FLAT 4.7kΩ Rg=100kΩ 22kΩ Collector current IC (mA) – 0.01 – 0.03 – 0.1 – 0.3 –1 0 300 240 120 180 60 VCE=–10V GV=80dB Function=RIAA 4.7kΩ Rg=100kΩ 22kΩ Collector current IC (mA) 1 3 10 30 100 0 160 120 40 100 140 80 20 60 VCE=–10V GV=80dB Function=FLAT – 0.1mA IC=–1mA – 0.5mA Signal source resistance Rg (kΩ) 1 3 10 30 100 0 300 240 120 180 60 – 0.1mA IC=–1mA – 0.5mA VCE=–10V GV=80dB Function=RIAA Signal source resistance Rg (kΩ) –1 –3 –10 –30 –100 0 300 240 120 180 60 IC=–1mA GV=80dB Function=RIAA 4.7kΩ Rg=100kΩ 22kΩ Collector to emitter voltage VCE (V) NV — VCE NV — VCE NV — IC NV — IC NV — Rg NV — Rg |
Podobny numer części - 2SA1035-T |
|
Podobny opis - 2SA1035-T |