Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9049 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD9049
Szczegółowy opis  9 BIT 30 MSPS ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9049 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9049_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
AD9049–Typical Performance Curves
REV. A
–6–
TEMPERATURE –
°C
49
55
48
56
54
53
58
57
52
51
50
–40
– 20
0
20
40
60
80
ENCODE = 30 MSPS
A
IN = 10.3 MHz
90
Figure 7. SNR vs. Temperature
0
–10
–50
–60
–70
–30
–40
–20
–100
–110
–120
–80
–90
FREQUENCY – MHz
015
2.5
5
7.5
10
12.5
ENCODE = 30 MSPS
f1 IN = 9.5 MHz @ –7 dBFS
f2 IN = 9.9 MHz @ –7 dBFS
2f1–f2 = –65.4 dBc
2f2–f1 = –65.0 dBc
Figure 8. Two-Tone IMD
0.50
–0.25
–0.50
0.00
0.25
0.50
–0.25
–0.50
0.00
0.25
12
3
4
5
6
12
3
4
5
6
Figure 9. Differential Gain/Differential Phase
CLOCK RATE – MSPS
171
285
228
0
10
20
30
361
304
266
247
342
323
209
190
A
IN = 10.3 MHz
OUTPUTS @ 5V
OUTPUTS @ 3V
Figure 4. Power Dissipation vs. Clock Rate
1
10
100
80
74
68
62
56
50
44
38
ANALOG INPUT FREQUENCY – MHz
HARMONIC DISTORTION
ENCODE = 30 MSPS
SIGNAL-TO-NOISE
Figure 5. SNR/Distortion vs. Frequency
CLOCK RATE – MSPS
60
50
0
5
10
15
20
25
30
58
52
48
46
56
54
A
IN = 10.3 MHz
Figure 6. SNR vs. Clock Rate


Podobny numer części - AD9049_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9049BR AD-AD9049BR Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9049BRS AD-AD9049BRS Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
More results

Podobny opis - AD9049_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9049 AD-AD9049 Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9432 AD-AD9432_09 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD9432 AD-AD9432_17 Datasheet
441Kb / 17P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9432BSQZ-80 AD-AD9432BSQZ-80 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. E
AD9432 AD-AD9432_15 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460_17 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9460 AD-AD9460_15 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD7760 AD-AD7760 Datasheet
868Kb / 22P
   2.5 MSPS, 20-Bit ADC
Rev. PrN
logo
Texas Instruments
ADS5517 TI-ADS5517 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   11-BIT, 200 MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com