Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9049 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD9049 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 12 page AD9049 REV. A –7– 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –110 –120 –80 –90 FREQUENCY – MHz 015 2.5 5 7.5 10 12.5 ENCODE = 30 MSPS ANALOG IN = 2.3 MHz SNR = 53.0 dB SNR (W/O HAR) = 53.3 dB 2ND HARMONIC = 69.3 dB 3RD HARMONIC = 72.9 dB Figure 10. FFT Plot 30 MSPS, 2.3 MHz 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –110 –120 –80 –90 FREQUENCY – MHz 015 2.5 5 7.5 10 12.5 ENCODE = 30 MSPS ANALOG IN = 4.3 MHz SNR = 53.0 dB SNR (W/O HAR) = 53.3 dB 2ND HARMONIC = 69.0 dB 3RD HARMONIC = 72.6 dB Figure 11. FFT Plot 30 MSPS, 4.3 MHz 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –110 –120 –80 –90 FREQUENCY – MHz 015 2.5 5 7.5 10 12.5 ENCODE = 30 MSPS ANALOG IN = 10.3 MHz SNR = 52.7 dB SNR (W/O HAR) = 53.1 dB 2ND HARMONIC = 66.4 dB 3RD HARMONIC = 70.5 dB Figure 12. FFT Plot 30 MSPS, 10.3 MHz DUTY CYCLE – % 52.0 54.5 25 30 35 45 40 50 55 52.5 55.0 54.0 53.5 51.0 51.5 ENCODE = 30 MSPS A IN = 2.3 MHz 53.0 60 65 70 75 Figure 13. SNR vs. Clock Pulse Width 1 10 100 1.0 0.5 –0.5 –1.0 –2.0 –3.0 –3.5 –4.0 ANALOG INPUT FREQUENCY – MHz 1000 0.0 –1.5 –2.5 –4.5 ENCODE = 30 MSPS Figure 14. ADC Gain vs. AIN Frequency TEMPERATURE – °C 15.0 10.0 –40 –20 020 40 60 80 14.0 11.0 9.0 8.0 13.0 12.0 [1] - 5V DATA RISING EDGE [2] - 5V DATA FALLING EDGE [3] - 3V DATA RISING EDGE [4] - 3V DATA FALLING EDGE 7.0 6.0 5.0 100 [3] [1] [4] [2] Figure 15. tPD vs. Temperature 3 V/5 V |
Podobny numer części - AD9049_15 |
|
Podobny opis - AD9049_15 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |