Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9049 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części AD9049
Szczegółowy opis  9 BIT 30 MSPS ADC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9049 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9049_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9049_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
AD9049
REV. A
–11–
J2
IN
IN OUT
R4
1k
R3
50
2
3
6
R5
1k
U2
AD9631Q
TP3
C9
0.1
µF
8D
7D
6D
5D
4D
3D
2D
1D
8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
3Q
2Q
1Q
CK
OE
U3
74AC574R
VREFOUT
VREFIN
COMP
REFBP
AINB
AIN
ENC
D8/MSB
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
NC
+5V
+5V
U1
AD9049R
J3
HDR20
3
4
5
6
10
13
9
U6:B
74AC00R
4
5
6
R1
50
C1
0.1
µF
C2
0.1
µF
C3
0.1
µF
9
8
7
6
5
4
3
2
8D
7D
6D
5D
4D
3D
2D
1D
8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
3Q
2Q
1Q
CK
OE
U4
74AC574R
9
8
7
6
5
4
3
2
TP2
E1
+5V
11
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
13
14
15
16
17
18
19
11
1
+5V
12
13
14
15
16
17
18
19
15
16
17
18
19
24
25
26
27
20
22
U6:A
74AC00R
U6:C
74AC00R
3
8
OUT
GND
VCC
Y1
SW41
3
2
4
R2
2k
1
2
9
10
+5V
+5V
12
13
11
U6:D
74AC00R
J6
C5
10
µF
C7
0.1
µF
+5V
J1
C6
10
µF
C8
0.1
µF
–5.2V
J5
+
+
+5V
C10
0.1
µF
C12
0.1
µF
C13
0.1
µF
C14
0.1
µF
C15
0.1
µF
C16
0.1
µF
C17
0.1
µF
C22
0.1
µF
C23
0.1
µF
C24
0.1
µF
–5.2V
C20
0.1
µF
J7
+5V
Figure 23. Evaluation Board Schematic


Podobny numer części - AD9049_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9049BR AD-AD9049BR Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9049BRS AD-AD9049BRS Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
More results

Podobny opis - AD9049_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9049 AD-AD9049 Datasheet
295Kb / 12P
   9-Bit, 30 MSPS ADC
REV. A
AD9432 AD-AD9432_09 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD9432 AD-AD9432_17 Datasheet
441Kb / 17P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9432BSQZ-80 AD-AD9432BSQZ-80 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. E
AD9432 AD-AD9432_15 Datasheet
517Kb / 16P
   12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
Rev. F
AD9460 AD-AD9460_17 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
AD9460 AD-AD9460_15 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
REV. 0
AD7760 AD-AD7760 Datasheet
868Kb / 22P
   2.5 MSPS, 20-Bit ADC
Rev. PrN
logo
Texas Instruments
ADS5517 TI-ADS5517 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   11-BIT, 200 MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com