Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9050 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Devices

Numer części AD9050
Szczegółowy opis  10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9050 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD9050_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9050_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
AD9050
–5–
REV. B
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
AIN
ENCODE
DIGITAL
OUTPUTS
tA
tEH tEL
tPD
N – 5
N – 4
N – 3
N – 2
N – 1
N
MIN
TYP
MAX
tA
APERTURE DELAY
2.7ns
tEH
PULSE WIDTH HIGH
10ns*
166ns
tEL
PULSE WIDTH LOW
10ns*
166ns
tPD
OUTPUT PROP DELAY
5.0ns
8.2ns
15.0ns
*FOR BR/BRS, SEE SPECIFICATION TABLE
Figure 2. Timing Diagram
8k
16k
8k
16k
AINB (Pin 9)
AIN (Pin 10)
INPUT
BUFFER
VD
VD
VREFIN
(Pin 4)
AV
VREFBF
(Pin 6)
VDD (Pins 20, 22)
+3V to +5V
D0–D9, OR
VD
ENCODE
(Pin 13)
VD
VREFOUT
(Pin 3)
Figure 3. Equivalent Circuits
Output Stage
Encode Input
Analog Input
VREF Output
Reference Circuit


Podobny numer części - AD9050_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9050BR AD-AD9050BR Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9050BRS AD-AD9050BRS Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9050BRS-60 AD-AD9050BRS-60 Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
More results

Podobny opis - AD9050_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9050 AD-AD9050 Datasheet
151Kb / 12P
   10-Bit, 40 MSPS/60 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9057 AD-AD9057 Datasheet
184Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9057BRSZ-40 AD-AD9057BRSZ-40 Datasheet
286Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9057 AD-AD9057_03 Datasheet
360Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9057BRSZ-80 AD-AD9057BRSZ-80 Datasheet
172Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9057BRSZ-60 AD-AD9057BRSZ-60 Datasheet
360Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9057 AD-AD9057_15 Datasheet
360Kb / 12P
   8-Bit 40 MSPS/60 MSPS/80 MSPS A/D Converter
REV. D
AD9051 AD-AD9051_15 Datasheet
644Kb / 11P
   10-Bit, 60 MSPS A/D Converter
REV. C
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7866 CADEKA-SPT7866 Datasheet
148Kb / 8P
   10-BIT, 60 MSPS A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9051BRSZ AD-AD9051BRSZ Datasheet
644Kb / 11P
   10-Bit, 60 MSPS A-D Converter
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com