Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9050 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD9050 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 12 page AD9050 –7– REV. B FREQUENCY – MHz 020 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –110 –120 –80 –90 ENCODE = 40 MSPS ANALOG IN = 2.3 MHz SNR = 55.1 dB SNR (W/O HAR) = 55.5 dB 2ND HARMONIC = 69.3 dB 3RD HARMONIC = 72.9 dB Figure 10. FFT Plot 40 MSPS, 2.3 MHz FREQUENCY – MHz 020 510 15 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –80 –90 ENCODE = 60 MSPS ANALOG IN = 10.3 MHz SNR = 55.8 dB SNR (W/O HAR) = 56.2 dB 2ND HARMONIC = 67.2 dB 3RD HARMONIC = 73.2 dB 25 30 Figure 11. FFT Plot 60 MSPS, 10.3 MHz FREQUENCY – MHz 020 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 0 –10 –50 –60 –70 –30 –40 –20 –100 –110 –120 –80 –90 ENCODE = 40 MSPS ANALOG IN = 10.3 MHz SNR = 54.6 dB SNR (W/O HAR) = 55.2 dB 2ND HARMONIC = 66.4 dB 3RD HARMONIC = 70.5 dB Figure 12. FFT Plot 40 MSPS, 10.3 MHz DUTY CYCLE – % 60 42 25 45 40 50 55 36 54 48 A IN = 10.3 MHz 30 60 65 SINAD_60 SINAD_40 Figure 13. SNR vs. Clock Pulse Width 1 10 100 1.0 0.5 –0.5 –1.0 –2.0 –3.0 –3.5 –4.0 ANALOG INPUT FREQUENCY – MHz 1000 0.0 –1.5 –2.5 –4.5 Figure 14. ADC Gain vs. AIN Frequency TEMPERATURE – °C 15.0 10.0 –40 – 20 020 40 60 80 14.0 11.0 9.0 8.0 13.0 12.0 [1] - 5V DATA RISING EDGE [2] - 5V DATA FALLING EDGE [3] - 3V DATA RISING EDGE [4] - 3V DATA FALLING EDGE 7.0 6.0 5.0 100 [3] [1] [4] [2] Figure 15. tPD vs. Temperature 3 V/5 V |
Podobny numer części - AD9050_15 |
|
Podobny opis - AD9050_15 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |