Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9070 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Analog Devices

Numer części AD9070
Szczegółowy opis  10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9070 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD9070_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9070_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
AD9070
–8–
REV. C
TC – C
60
50
–60
140
–40
–20
0
20406080
57
54
53
52
51
56
55
100
120
59
58
SNR
SINAD
fS = 100MSPS
fIN = 10.1MHz
TPC 7. SNR vs. TC: BR Package (SOIC)
TC – C
60
50
–60
140
–40
–20
0
20406080
57
54
53
52
51
56
55
100
120
59
58
SNR
SINAD
fS = 100MSPS
fIN = 10.1MHz
TPC 8. SNR vs. TC: DIP Package
ENCODE PULSEWIDTH – ns
60
50
010
1
2
3
45
67
59
54
53
52
51
58
55
89
57
56
fS = 100MSPS
fIN = 10.1MHz
TPC 9. SNR vs. Clock Pulsewidth (tEH)
fIN – MHz
0
–5
0
300
50
100
150
200
250
–1
–4
–2
–3
NYQUIST
FREQUENCY
50MHz
TPC 10. Frequency Response


Podobny numer części - AD9070_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9070/PCB AD-AD9070/PCB Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9070BR AD-AD9070BR Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
More results

Podobny opis - AD9070_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9071 AD-AD9071_15 Datasheet
223Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9070 AD-AD9070 Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9071 AD-AD9071 Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7840 CADEKA-SPT7840 Datasheet
188Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7871 FAIRCHILD-SPT7871 Datasheet
64Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7871 CADEKA-SPT7871 Datasheet
164Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7840 FAIRCHILD-SPT7840 Datasheet
95Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
SPT7870 ETC1-SPT7870 Datasheet
83Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS ECL A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9731 AD-AD9731 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 170 MSPS D/A Converter
REV. A
AD9732 AD-AD9732 Datasheet
144Kb / 11P
   10-Bit, 200 MSPS D/A Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com