Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9071 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Analog Devices

Numer części AD9071
Szczegółowy opis  10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9071 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD9071_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
AD9071
–7–
REV. C
fIN – MHz
70
90
80
20
50
40
60
30
10
20
30
40
SINGLE-ENDED
10
0
DIFFERENTIAL INPUT
TPC 11. Second Harmonic Performance: Single-
Ended vs. Differential Input
TC
40
–40
85
–15
5
25
55
SINAD
SNR
55
45
50
60
TPC 7. Differential SNR vs. TC: fIN = 10.3 MHz
TC
60
50
–40
85
–15
5
25
52
48
58
SINAD
SNR
55
40
42
44
46
54
56
TPC 8. Single-Ended SNR vs. TC: fIN = 10.3 MHz
ENCODE PULSEWIDTH – ns
60
50
2.5
7.5
3.5
4.5
5.5
56
54
58
SINAD
SNR
6.5
52
40
46
44
48
42
TPC 9. SNR vs. Clock Pulsewidth (tEH): fIN = 10.3 MHz
fIN – MHz
–2
15
0
–1
–7
–4
–5
–3
–6
60
105
–3dB ROLLOFF POINT
150
195
240
285
330
375
420
TPC 10. Frequency Response


Podobny numer części - AD9071_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9071/PCB AD-AD9071/PCB Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9071BR AD-AD9071BR Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
More results

Podobny opis - AD9071_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9070 AD-AD9070 Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9070 AD-AD9070_15 Datasheet
268Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9071 AD-AD9071 Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7840 CADEKA-SPT7840 Datasheet
188Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7871 FAIRCHILD-SPT7871 Datasheet
64Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7871 CADEKA-SPT7871 Datasheet
164Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7840 FAIRCHILD-SPT7840 Datasheet
95Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
SPT7870 ETC1-SPT7870 Datasheet
83Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS ECL A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9731 AD-AD9731 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 170 MSPS D/A Converter
REV. A
AD9732 AD-AD9732 Datasheet
144Kb / 11P
   10-Bit, 200 MSPS D/A Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com