Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9071 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Analog Devices

Numer części AD9071
Szczegółowy opis  10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9071 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9071_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9071_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
12
13
11
C20
10 F
VREF EXT
+VD
VDD
VCC
GND
2
1
3
4
5
6
TB1
TB6
C21
10 F
C11
0.1 F
C12
0.1 F
VDD
DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
SLEEP
REFLO
REFIO
FSADJ
COMP1
COMP2
AVDD
DVDD
IOUTA
IOUTB
AD9760
CLK
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
VREF IN
DNC
DNC
AIN
AIN
3
5
6
9
10
28
OR
R27
100
DATABIT 0
ENCODE
13
J3
1
1
C1
0.1 F
C17
0.1 F
C6
0.1 F
C18
10 F
VCC
+VD
C15
0.1 F
C17
0.1 F
C8
0.1 F
C19
10 F
C2
0.1 F
C3
0.1 F
VREF OUT
27
26
25
24
19
18
17
16
15
14
4
1
J2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
OUT EN
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
R13
200
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
CLOCK
1
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
OUT EN
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
CLOCK
GND : 10
+VD : 20
U2
74LCX574
3
4
5
6
7
8
9
DB5
DB6
DB7
DB8
R12
200
R11
200
R10
200
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
R14
200
R9
200
R15
200
R16
200
R17
200
R18
200
R3
200
15
16
17
18
19
23
24
27
DATABIT 1
DATABIT 2
DATABIT 3
DATABIT 4
DATABIT 5
DATABIT 6
DATABIT 7
DATABIT 8
DATABIT 9
OVERRANGE
4
5
6
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
DB9
OR
R34
150
+VD
DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
DB8
DB9
OR
R35
150
J4
R8
50
2, 3, 4,
5, - GND
SNS
DAC OUT
22
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J5
DATABIT 0
DATABIT 1
DATABIT 2
DATABIT 3
DATABIT 4
DATABIT 5
DATABIT 6
DATABIT 7
DATABIT 8
DATABIT 9
OVERRANGE
DATA READY
GND
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
GND
R37
150
R36
150
R33
0
DATA READY
+VD
C14
0.1 F
C10
0.1 F
R2
2k
S13
S11
S12
C9
0.1 F
+VD
+VD
R7
50
28
+VD
1
2
3
9
10
8
S2
TP4
TP5
DATA READY
C4
0.1 F
R31
4.99k
S1
SMB
2, 3, 4,
5 - GND
R6
50
ENCODE IN
U5
74LCX86
ENCODE
TP1
VCC : 2, 8, 11
VDD : 20, 22
GND : 1, 7 12, 21, 23
TP2
R32
25
S7
S6
S4
R19
100
R1
100
S10
S9
3
2
1
4
6
T1
T1 – 1T
ANALOG IN
ANALOG IN
S5
S3
S8
C7
0.1 F
A IN
SMB
2, 3, 4,
5 - GND
SMB
2, 3, 4,
5 - GND
A IN DIF
C5
0.1 F
E1
E2
E3
VREF EXT
VREF INT
VCC
C13
0.1 F
U3
AD9071
GND : 10
+VD : 20
U1
74LCX574
R26
100
R25
100
R24
100
R23
100
R22
100
R21
100
R20
100
R29
100
R28
100
R30
100
+ VD : 14
GND : 7
TP3
C22
0.1 F
GND
R5
50
R4
50
VREF
DATA CLK
10
987
6
5
432
1
P2
C37DPPF
J1


Podobny numer części - AD9071_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9071/PCB AD-AD9071/PCB Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9071BR AD-AD9071BR Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
More results

Podobny opis - AD9071_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9070 AD-AD9070 Datasheet
254Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
AD9070 AD-AD9070_15 Datasheet
268Kb / 16P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9071 AD-AD9071 Datasheet
161Kb / 12P
   10-Bit, 100 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7840 CADEKA-SPT7840 Datasheet
188Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7871 FAIRCHILD-SPT7871 Datasheet
64Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Cadeka Microcircuits LL...
SPT7871 CADEKA-SPT7871 Datasheet
164Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS TTL A/D CONVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
SPT7840 FAIRCHILD-SPT7840 Datasheet
95Kb / 12P
   10-BIT, 10 MSPS, 100 mW A/D CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
SPT7870 ETC1-SPT7870 Datasheet
83Kb / 8P
   10-BIT, 100 MSPS ECL A/D CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9731 AD-AD9731 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 170 MSPS D/A Converter
REV. A
AD9732 AD-AD9732 Datasheet
144Kb / 11P
   10-Bit, 200 MSPS D/A Converter
REV. A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com