Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD10677 Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD10677
Szczegółowy opis  16-Bit, 65 MSPS A/D Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD10677 Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD10677_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD10677_15 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
AD10677
Rev. D | Page 10 of 20
FUNDAMENTAL LEVEL (dBFS)
–80
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
SFDR 30MHz
SNR 30MHz
SFDR 10MHz
SNR 10MHz
SFDR 2.5MHz
SNR 2.5MHz
Figure 16. SFDR and SNR vs. Analog Input Level
ANALOG INPUT FREQUENCY (MHz)
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
SNR
SFDR
0
1015
20
2530
35
5
Figure 17. SFDR and SNR vs. Analog Input Frequency


Podobny numer części - AD10677_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD10677/PCB AD-AD10677/PCB Datasheet
643Kb / 10P
   16-Bit, 65 MSPS A/D Converter
REV. B
AD10677BWS AD-AD10677BWS Datasheet
643Kb / 10P
   16-Bit, 65 MSPS A/D Converter
REV. B
AD10677PCB AD-AD10677PCB Datasheet
902Kb / 28P
   High Speed ADC USB FIFO Evaluation Kit
REV. 0
More results

Podobny opis - AD10677_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD10677 AD-AD10677 Datasheet
643Kb / 10P
   16-Bit, 65 MSPS A/D Converter
REV. B
logo
Intersil Corporation
HI5865 INTERSIL-HI5865 Datasheet
29Kb / 2P
   12-Bit, 65 MSPS A/D Converter
logo
Analog Devices
AD9244 AD-AD9244_15 Datasheet
1Mb / 36P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. C
AD9244 AD-AD9244_17 Datasheet
996Kb / 37P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
AD6644 AD-AD6644 Datasheet
1Mb / 19P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. 0
AD9244 AD-AD9244_05 Datasheet
1Mb / 36P
   14-Bit, 40 MSPS/65 MSPS A/D Converter
REV. C
logo
National Semiconductor ...
ADC12C080 NSC-ADC12C080 Datasheet
451Kb / 24P
   12-Bit, 65/80 MSPS A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC14C080 TI1-ADC14C080_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   14-Bit, 65/80 MSPS A/D Converter
ADC10065 TI1-ADC10065_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   10-Bit 65 MSPS 3V A/D Converter
ADC10065 TI1-ADC10065_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   10-Bit 65 MSPS 3V A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com