Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

KZT5551 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części KZT5551
Szczegółowy opis  NPN Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KZT5551 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KZT5551 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT5551 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
CZT5551 (KZT5551)
Typical Characterisitics
0
1
1
1
.
0
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
10
100
0
1
1
100
0
0
1
0
1
1
10
100
0
25
50
75
100
125
150
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
2
4
6
8
10
12
0
3
6
9
12
15
18
0
0
1
0
1
1
1
.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
0
1
0
1
1
0.01
0.1
f=1MHz
I
E=0 / IC=0
T
a=25
REVERSE VOLTAGE V (V)
C
ob
C
ib
C
ob / Cib
——
V
CB / VEB
I
C ——
V
BE
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE(V)
T
a=25
T
a=100
V
CE=10V
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
f
T
——
COMMON EMITTER
V
CE=5V
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
COMMON EMITTER
V
CE=5V
I
C
h
FE ——
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
C
—— T
a
COMMON
EMITTER
T
a=25
40uA
50uA
70uA
90uA
80uA
60uA
30uA
I
B=20uA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
β=10
T
a=100
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
V
BEsat ——
0.3
200
200
200
3
150
50
30
20
20
200
500
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
V
CEsat
—— I
C


Podobny numer części - KZT5551

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT549 KEXIN-KZT549 Datasheet
358Kb / 1P
   PNP Transistors
KZT589 KEXIN-KZT589 Datasheet
365Kb / 1P
   PNP Transistors
KZT591 KEXIN-KZT591 Datasheet
365Kb / 1P
   PNP Transistors
More results

Podobny opis - KZT5551

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com