Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9979 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
AD9979 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 56 page AD9979 Rev. C | Page 5 of 56 DIGITAL SPECIFICATIONS IOVDD = 1.6 V to 3.6 V, RGVDD = HVDD = 2.7 V to 3.6 V, CL = 20 pF, tMIN to tMAX, unless otherwise noted. Table 3. Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test Conditions/ Comments LOGIC INPUTS High Level Input Voltage VIH IOVDD − 0.6 V Low Level Input Voltage VIL 0.6 V High Level Input Current IIH 10 μA Low Level Input Current IIL 10 μA Input Capacitance CIN 10 pF LOGIC OUTPUTS High Level Output Voltage VOH IOVDD − 0.5 V IOH = 2 mA Low Level Output Voltage VOL 0.5 V IOL = 2 mA CLI INPUT (CLI_BIAS = 0) High Level Input Voltage VIHCLI IOVDD/2 + 0.5 V Low Level Input Voltage VILCLI IOVDD/2 − 0.5 V H-DRIVER OUTPUTS High Level Output Voltage at Maximum Current VOH HVDD − 0.5 V Low Level Output Voltage at Maximum Current VOL 0.5 V Maximum Output Current (Programmable) 30 mA Maximum Load Capacitance 100 pF |
Podobny numer części - AD9979_15 |
|
Podobny opis - AD9979_15 |
|
|
Link URL |
Polityka prywatności |
ALLDATASHEET.PL |
Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Linki | Lista producentów All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |