Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDG6301N Arkusz danych(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

Numer części FDG6301N
Szczegółowy opis  Dual N-Channel MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

FDG6301N Arkusz danych(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  FDG6301N Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd FDG6301N Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
1
MOSFET
Dual N-Channel MOSFET
FDG6301N (KDG6301N)
Features
VDS (V) = 25V
ID = 220m A (VGS = 4.5V)
RDS(ON) < 4Ω (VGS = 4.5V)
RDS(ON) < 5Ω (VGS = 2.7V)
Gate-Source Zener for ESD ruggedness
(>6kV Human Body Model).
1 S
2 G1
3 D2
1 S1
2 G1
3 D2
4 S2
5 G2
6 D1
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Symbol
Rating
Unit
VDS
25
VGS
±
8
Continuous
220
Pulsed
650
PD
300
mW
RthJA
415
/W
TJ
150
Tstg
-55 to 150
Power Dissipation
Human Body Model(100 pF / 1500 W)
ESD
mA
KV
6
V
Electrostatic Discharge Rating MIL-STD-883D
Parameter
Continuous Drain Current
ID
Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Junction Temperature
Storage Temperature Range
Thermal Resistance.Junction- to-Ambient
1 or 4
6 or 3
5 or 2
4 or 1
2 or 5
3 or 6


Podobny numer części - FDG6301N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
226Kb / 8P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
logo
ON Semiconductor
FDG6301N-F085 ONSEMI-FDG6301N-F085 Datasheet
640Kb / 6P
   Dual N-Channel, Digital FET
September, 2019 - Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6301N FAIRCHILD-FDG6301N_09 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
FDG6301N_F085 FAIRCHILD-FDG6301N_F085 Datasheet
351Kb / 5P
   Dual N-Channel, Digital FET
More results

Podobny opis - FDG6301N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSI2154 SECOS-SSI2154 Datasheet
562Kb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO6804A-HF KEXIN-AO6804A-HF Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
AO6808-HF KEXIN-AO6808-HF Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
AO6810 KEXIN-AO6810 Datasheet
1Mb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
KX4N03W KEXIN-KX4N03W Datasheet
1Mb / 6P
   Dual N-Channel MOSFET
SI9926DY-HF KEXIN-SI9926DY-HF Datasheet
572Kb / 2P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Micro Commercial Compon...
MCS8804 MCC-MCS8804 Datasheet
580Kb / 4P
   Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4822 KEXIN-AO4822 Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4822A-HF KEXIN-AO4822A-HF Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4822-HF KEXIN-AO4822-HF Datasheet
2Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
AO4832 KEXIN-AO4832 Datasheet
1Mb / 5P
   Dual N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com