Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ADXL202E Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Devices

Numer części ADXL202E
Szczegółowy opis  Low-Cost 2 g Dual-Axis Accelerometer with Duty Cycle Output
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADXL202E Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADXL202E_15 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL202E_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
REV. A
ADXL202E
–5–
V/g
25
10
0
0.142
5
15
20
0.148
0.155
0.162
0.169
0.176
0.182
0.189
TPC 7. Y-Axis Sensitivity Distribution at YFILT, VDD = 3 V
PERCENT DUTY CYCLE/g
25
15
0
9.50
5
20
9.90
10.4
10.8
11.8
10
11.3
12.2
12.7
30
TPC 8. X-Axis Sensitivity at XOUT, VDD = 3 V
PERCENT DUTY CYCLE/g
0
9.50
2
9.90
10.4
10.8
11.8
4
11.3
12.2
12.7
20
6
8
10
12
14
16
18
TPC 9. Y-Axis Sensitivity at YOUT, VDD = 3 V
VDD = 3 V
VDD = 5 V
V/g
25
10
0
0.26
5
15
20
0.27
0.29
0.30
0.31
0.33
0.34
0.35
TPC 10. Y-Axis Sensitivity Distribution at YFILT, VDD = 5 V
PERCENT DUTY CYCLE/g
25
15
0
10.3
5
20
10.8
11.3
11.8
12.8
10
12.3
13.3
13.8
TPC 11. X-Axis Sensitivity at XOUT, VDD = 5 V
PERCENT DUTY CYCLE/g
25
15
0
10.6
5
20
11.0
11.6
12.0
13.0
10
12.6
13.6
14.0
TPC 12. Y-Axis Sensitivity at YOUT, VDD = 5 V


Podobny numer części - ADXL202E_15

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
ADXL202EB AD-ADXL202EB Datasheet
50Kb / 2P
   Dual Axis Accelerometer Evaluation Board
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com