Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF3710S Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRF3710S
Szczegółowy opis  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.025ohm, Id=57A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3710S Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF3710S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3710S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
IRF3710S/L
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
1 0
1 0 0
V
, D rain -to -S ourc e V o lta ge (V )
DS
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
20 µ s P U LS E W IDTH
T = 2 5°C
C
A
4.5V
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
, D ra in-to-S o u rce V o lta ge (V )
DS
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM 4.5V
A
4.5V
20µ s P U LSE W ID T H
T
= 17 5°C
C
1
10
100
1000
45
67
8
9
1 0
T = 25°C
J
GS
V
, G ate-to -S o urce V oltag e (V )
V
= 5 0 V
20µs PULSE W ID TH
DS
A
T = 175°C
J
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
- 6 0
- 4 0
- 2 0
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100 120 140 160 180
J
T
, J unc tion T em perature (°C )
V
= 1 0V
GS
A
I
= 46 A
D


Podobny numer części - IRF3710S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3710S ISC-IRF3710S Datasheet
189Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 23m廓 , ID = 57A )
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF_15 Datasheet
309Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRF3710STRLPBF IRF-IRF3710STRLPBF Datasheet
297Kb / 10P
   Advanced Process Technology
IRF3710STRRPBF IRF-IRF3710STRRPBF Datasheet
297Kb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRF3710S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRFP3710 IRF-IRFP3710 Datasheet
185Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.025W, Id=57A)
IRF3710 IRF-IRF3710 Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=23mohm, Id=57A)
IRFB59N10D IRF-IRFB59N10D Datasheet
138Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)max=0.025ohm, Id=59A)
IRF3710SPBF IRF-IRF3710SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 23m廓 , ID = 57A )
IRFP3710PBF IRF-IRFP3710PBF Datasheet
233Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 100V , RDS(on) = 0.025廓 , ID = 57A )
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRFP044 IRF-IRFP044 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.028ohm, Id=57A)
IRFZ44VZPBF IRF-IRFZ44VZPBF Datasheet
355Kb / 13P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 60V , RDS(on) = 12m廓 , ID = 57A )
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com